データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF6721SPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF6721SPBF
部品情報  DirectFETPower MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6721SPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF6721SPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6721SPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF6721SPbF
6
www.irf.com
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD


同様の部品番号 - IRF6721SPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6721SPBF IRF-IRF6721SPBF Datasheet
274Kb / 9P
   RoHS Compliant and Halogen Free
IRF6721SPBF IRF-IRF6721SPBF_15 Datasheet
274Kb / 9P
   RoHS Compliant and Halogen Free
More results

同様の説明 - IRF6721SPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6716MPBF IRF-IRF6716MPBF_09 Datasheet
280Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6725MPBF IRF-IRF6725MPBF_09 Datasheet
263Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6717MPBF IRF-IRF6717MPBF Datasheet
250Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6727MTRPBF IRF-IRF6727MTRPBF_09 Datasheet
264Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6720S2TR1PBF IRF-IRF6720S2TR1PBF_09 Datasheet
279Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6637 IRF-IRF6637 Datasheet
265Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6674TRPBF IRF-IRF6674TRPBF_08 Datasheet
255Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6715MPBF IRF-IRF6715MPBF_09 Datasheet
264Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6714MPBF IRF-IRF6714MPBF_09 Datasheet
261Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
IRL40T209 INFINEON-IRL40T209 Datasheet
1Mb / 11P
   MOSFET IR MOSFET - StrongIRFETª
Rev. 2.0, 2018-05-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com