データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4707 データシート(PDF) 3 Page - EIC discrete Semiconductors

部品番号 1N4707
部品情報  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EIC [EIC discrete Semiconductors]
ホームページ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

1N4707 データシート(HTML) 3 Page - EIC discrete Semiconductors

  1N4707 Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors 1N4707 Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors 1N4707 Datasheet HTML 3Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FIG.1 - POWER DERATING CURVE
FIG.2 - ZENER VOLTAGE TEMPERATURE
COEFFICIENT VS. ZENER VOLTAGE
0
50
100
150
200
0
10
20
30
40
50
FIG.3 - CAPACITANCE VS. VZ CURVE
0
10
20
30
40
50
Page 3 of 3
Rev. 01 : August 16, 2006
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( 1N4678 - 1N4717 )
0
500
400
300
200
100
0
LEAD TEMPERATURE, (°C)
NOMINAL ZENER VOLTAGE, (V)
1
ZENER VOLTAGE, (V)
10
100
1000
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
At zero volts
At - 2 volts(VR)
Certificate TH97/10561QM
Certificate TW00/17276EM


同様の部品番号 - 1N4707

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N4707 VISHAY-1N4707 Datasheet
67Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Micro Commercial Compon...
1N4707 MCC-1N4707 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4707 CDI-DIODE-1N4707 Datasheet
116Kb / 2P
   50 uA, LOW OPERATING CURRENT, ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4707 GE-1N4707 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Knox Semiconductor, Inc
1N4707 KNOX-1N4707 Datasheet
36Kb / 1P
   LOW LEVEL ZENER DIODES ULTRA-LOW CURRENT: 50 關A - LOW LEAKAGE
More results

同様の説明 - 1N4707

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com