データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SLA4390 データシート(PDF) 2 Page - Sanken electric

部品番号 SLA4390
部品情報  PNP NPN Darlington H-bridge
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANKEN [Sanken electric]
ホームページ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SLA4390 データシート(HTML) 2 Page - Sanken electric

  SLA4390_06 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SLA4390_06 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
31
Characteristic curves
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
VCE(sat)-IB Characteristics (Typical)
θj-a-PW Characteristics
VCE(sat)-IC Temperature Characteristics (Typical)
PT-Ta Characteristics
Safe Operating Area (SOA)
SLA4390
(Ta=25
°C)
NPN
PNP
Symbol
Specification
Unit
Conditions
Specification
Unit
Conditions
min
typ
max
min
typ
max
ICBO
10
µAVCB=100V
–10
µAVCB=–100V
IEBO
10
mA
VEB=6V
–10
mA
VEB=–6V
VCEO
100
V
IC=10mA
–100
V
IC=–10mA
hFE
2000
VCE=4V, IC=3A
2000
VCE=–4V, IC=–3A
VCE(sat)
1.5
V
IC=3A, IB=6mA
–1.5
V
IC=–3A, IB=–6mA
3
0.2
0.5
2
1
0
1
5
10
50
IC=3A
IC=1A
IC=5A
IB (mA)
3
0.3
0.5
2
1
0
15
8
25
°C
–30
°C
75
°C
IC (A)
(IC / IB=1000)
20
10
5
1
0.5
1
5
10
50 100
500 1000
PW (mS)
25
20
15
10
5
0
–40
0
50
100
150
Ta (
°C)
With Silicone Grease
Natural Cooling
Heatsink: Aluminum
in mm
Without Heatsink
10
0
×
10
0
×
2
50×
50×
2
10
5
5
1
0.5
0.1
0.05
0.03
100
50
10
3
Single Pulse
Without Heatsink
Ta=25
°C
VCE (V)
–3
–0.2
–0.5
IB (mA)
–2
–1
0
–1
–5
–10
–50 –100
–500
IC=–3A
IC=–5A
IC=–1A
(IC / IB=1000)
IC (A)
–3
–0.3
–0.5
–2
–1
0
–1
–5
–8
125
°C
75
°C
25
°C
Ta=–30
°C
–10
–5
VCE (V)
–5
–1
–0.5
–0.1
–0.05
–0.03
–100
–50
–10
–3
Single Pulse
Without Heatsink
Ta=25
°C
Electrical characteristics


同様の部品番号 - SLA4390_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
SLA4390 SANKEN-SLA4390 Datasheet
30Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
SLA4390 SANKEN-SLA4390 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
More results

同様の説明 - SLA4390_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
STA474A SANKEN-STA474A Datasheet
37Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
STA457C SANKEN-STA457C_06 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
SLA4390 SANKEN-SLA4390 Datasheet
30Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
SDH03 SANKEN-SDH03 Datasheet
29Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
SLA4340 SANKEN-SLA4340 Datasheet
30Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
STA457C SANKEN-STA457C Datasheet
30Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
STA434A SANKEN-STA434A_06 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
STA434A SANKEN-STA434A Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
STA457C SANKEN-STA457C Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
SLA4390 SANKEN-SLA4390 Datasheet
45Kb / 2P
   PNP NPN Darlington H-bridge
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com