データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB360E データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 SB360E
部品情報  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB360E データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SB360E Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB360E Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-MAR.17.2009
1
SB320E~SB360E
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.4- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
Fig.2- MAXIMUM NON - REPETITIVE SURGE CURRENT
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
NO. OF CYCLE AT 60HZ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1
2
5
10
20
50
100
.6
.8
0
50
0.1
10
1.0
.4
.2
T= 25 C
f = 1.0mHz
Vsig= 50mVp-p
J
O
20-40V
50-60V
Fig.3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE,(%)
020406080
100
10
1.0
0.1
0.01
.001
T= 100 C
O
T= 75 C
O
T= 25 C
J
J
J
O
V
=20-40V
V
=50-60V
RRM
RRM
Fig.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
5.0
4.0
2.0
0
RESISTIVEORINDUCTIVE LOAD
1.0
3.0
0
20406080
100
120
140
160
LEAD TEMPERATURE, C
O
=20-30V
=40-60V


同様の部品番号 - SB360E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB360E PANJIT-SB360E Datasheet
173Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Sirectifier Global Corp...
SB360E SIRECT-SB360E Datasheet
227Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier - 3Amp 40~100Volt
logo
Comchip Technology
SB360EA-G COMCHIP-SB360EA-G Datasheet
60Kb / 3P
   ESD Leaded Schottky Barrier Rectifiers
SB360EB-G COMCHIP-SB360EB-G Datasheet
60Kb / 3P
   ESD Leaded Schottky Barrier Rectifiers
SB360ET-G COMCHIP-SB360ET-G Datasheet
60Kb / 3P
   ESD Leaded Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SB360E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com