データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UF151 データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 UF151
部品情報  ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

UF151 データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  UF151 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. UF151 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-FEB.13.2009
UF150 ~ UF1510
Fig.1 FORWARD CHARACTERISTICS
Fig.2 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig.4 PEAK FORWARD SURGE CURRENT
FORWARD VOLTAGE,VOLTS
NO. OF CYCLES AT 60Hz
AMBIENT TEMPERATURE, C
O
25
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
50
75
100
125
150
175
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
SINGLE PHASE
HALF WAVE
60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
.375" LEAD LENGTHS
0.5
0.9
1.7
2.1
2.5
0.1
1.0
10.0
50-200V
600-1000V
400V
1
2
46 8 10
20
40 60 80 100
10
40
30
20
60
50
70
Fig.3-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
PERCENTAGEOFPEAKREVERSE VOLTAGE,%
0.1
20
40
60
80
100 120
140
1.0
10
100
1000
T= 150 C
J
O
T= 100 C
J
O
T= 25 C
J
O
0.7
1.1
1.3
1.5
1.9
2.3


同様の部品番号 - UF151

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
UF151 PANJIT-UF151 Datasheet
54Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
logo
Transys Electronics
UF151 TRSYS-UF151 Datasheet
156Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF151 PANJIT-UF151 Datasheet
51Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Yea Shin Technology Co....
UF151 YEASHIN-UF151 Datasheet
41Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Ampere
logo
Pan Jit International I...
UF1510 PANJIT-UF1510 Datasheet
54Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
More results

同様の説明 - UF151

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
UF100S PANJIT-UF100S_07 Datasheet
44Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
UF4001 SEMTECH_ELEC-UF4001 Datasheet
188Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
UF1600FCT PANJIT-UF1600FCT_09 Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF3006PT PANJIT-UF3006PT Datasheet
64Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
MURB510 DYELEC-MURB510 Datasheet
785Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
SF1610CT DYELEC-SF1610CT Datasheet
665Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
SF1060 DYELEC-SF1060 Datasheet
623Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Rectron Semiconductor
MUR20120C RECTRON-MUR20120C Datasheet
212Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
MUR6060PT RECTRON-MUR6060PT Datasheet
231Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
MURB1610CT DYELEC-MURB1610CT Datasheet
801Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
MURB2010CT DYELEC-MURB2010CT Datasheet
943Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com