データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM843256KA データシート(PDF) 6 Page - Micrel Semiconductor

部品番号 SM843256KA
部品情報  10 Gigabit Ethernet and SONET, 6 output, Ultra-Low Jitter LVPECL Frequency Synthesizer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICREL [Micrel Semiconductor]
ホームページ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

SM843256KA データシート(HTML) 6 Page - Micrel Semiconductor

  SM843256KA Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor SM843256KA Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Micrel, Inc.
SM843256
July 2010
6
M9999-072110-B
Offset Frequency (Hz)
Phase Noise Plot: 156.25MHz @ 3.3V
Figure 1. Duty Cycle Timing
Figure 2. All Outputs Rise/Fall Time
Noise Power
dBc/Hz
RMS Phase Jitter (Random)
1.875MHz to 20MHz = 80fs (Typical)


同様の部品番号 - SM843256KA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
SM843251-156 MICREL-SM843251-156 Datasheet
340Kb / 7P
   ClockWorks??10-Gigabit Ethernet, 156.25MHz, Ultra-Low Jitter LVPECL Clock Frequency Synthesizer
SM843251-156KA MICREL-SM843251-156KA Datasheet
340Kb / 7P
   ClockWorks??10-Gigabit Ethernet, 156.25MHz, Ultra-Low Jitter LVPECL Clock Frequency Synthesizer
SM843251-156KATR MICREL-SM843251-156KATR Datasheet
340Kb / 7P
   ClockWorks??10-Gigabit Ethernet, 156.25MHz, Ultra-Low Jitter LVPECL Clock Frequency Synthesizer
More results

同様の説明 - SM843256KA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
SM844256 MICREL-SM844256 Datasheet
246Kb / 8P
   10 Gigabit Ethernet and SONET, 6 Output, Ultra-Low Jitter LVDS Frequency Synthesizer
SM843031-01 MICREL-SM843031-01 Datasheet
331Kb / 7P
   ClockWorks??10-Gigabit Ethernet, 312.5MHz, Ultra-Low Jitter LVPECL Clock Frequency Synthesizer
SM843251-156 MICREL-SM843251-156 Datasheet
340Kb / 7P
   ClockWorks??10-Gigabit Ethernet, 156.25MHz, Ultra-Low Jitter LVPECL Clock Frequency Synthesizer
SM840051 MICREL-SM840051 Datasheet
297Kb / 10P
   10 Gigabit Ethernet Ultra-Low Jitter Clock Synthesizer
SM802121 MICREL-SM802121 Datasheet
301Kb / 10P
   ClockWorks10GbE (156.25MHz), Ultra-Low Jitter, LVPECL Frequency Synthesizer
SM840004-11 MICREL-SM840004-11 Datasheet
236Kb / 10P
   62.5/125MHz Gigabit Ethernet, 4 Output, Ultra-Low Jitter Clock Synthesizer
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS8431-11 ICST-ICS8431-11 Datasheet
2Mb / 13P
   255MHZ, LOW JITTER, LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
ICS8431-01 ICST-ICS8431-01 Datasheet
2Mb / 11P
   200MHZ, LOW JITTER, LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
logo
Micrel Semiconductor
SM802117 MICREL-SM802117 Datasheet
333Kb / 10P
   ClockWorks??GbE (125MHz) Ultra-Low Jitter, LVPECL Frequency Synthesizer
SM802110 MICREL-SM802110 Datasheet
274Kb / 7P
   ClockWorks??CPRI 153.6MHz Ultra-Low Jitter, LVPECL Frequency Synthesizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com