データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC3838 データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 2SC3838
部品情報  High-Frequency Amplifier Transistor NPN Silicon
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SC3838 データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  2SC3838 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SC3838 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SC3838 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Transition Frequency
V
DC Current Gain
hFE
T
F
V
GHz
ON CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25°C unless otherwise noted) (Countinued)
Characteristics
Symbol
Unit
Min
Max
-
4.0
-
-
-
-
-
2SC3838
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
27
1.4
270
-
-
dB
0.5
TYP
Collector-Emitter Saturation Voltage
Noise Factor
CE(sat)
f
Range
Rank
CLASSIFICATION OF hFE
P
N
82-180
56-120
2/3
Rev.A 25-Sep-08
VCE=6V, IC=2mA, f=500MHz
VCE=10V ,IC= 5mA
VCE=10V ,IC= 10mA, f=500MHz
IC=-10 mA, IB=5mA


同様の部品番号 - 2SC3838

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SC3838 ROHM-2SC3838 Datasheet
64Kb / 2P
   High-Frequency Amplifier Transistor(11V, 50mA, 3.2GHz)
logo
Unisonic Technologies
2SC3838 UTC-2SC3838 Datasheet
88Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC3838 SECOS-2SC3838 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SC3838 UTC-2SC3838 Datasheet
134Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
Guilin Strong Micro-Ele...
2SC3838 GSME-2SC3838 Datasheet
287Kb / 3P
   SOT-23
More results

同様の説明 - 2SC3838

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
2SC3356 WEITRON-2SC3356 Datasheet
430Kb / 3P
   High-Frequency Amplifier Transistor NPN Silicon
2SC3838Q WEITRON-2SC3838Q Datasheet
81Kb / 3P
   High-Frequency Amplifier Transistor NPN Silicon
logo
NTE Electronics
NTE108 NTE-NTE108 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor High Frequency Amplifier
NTE486 NTE-NTE486 Datasheet
23Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor RF High Frequency Amplifier
logo
NEC
2SC4178 NEC-2SC4178 Datasheet
211Kb / 4P
   HIGH FREQUENCY AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
MMBT1815L UTC-MMBT1815L Datasheet
55Kb / 4P
   HIGH FREQUENCY NPN AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
Leshan Radio Company
L2SC3838QT1 LRC-L2SC3838QT1 Datasheet
106Kb / 2P
   High-Frequency Amplifier NPN Transistor
logo
Unisonic Technologies
MMBT1815 UTC-MMBT1815_11 Datasheet
217Kb / 5P
   HIGH FREQUENCY NPN AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
NEC
2SC5337 NEC-2SC5337 Datasheet
59Kb / 8P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR HIGH FREQUENCY LOW DISTORTION AMPLIFIER
NE856M02 NEC-NE856M02 Datasheet
63Kb / 7P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR HIGH FREQUENCY LOW DISTORTION AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com