データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1664 データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 KTA1664
部品情報  PNP Epitaxial Pl anar Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

KTA1664 データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  KTA1664_10 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology KTA1664_10 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology KTA1664_10 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
KTA166
Transition Frequency
VCE=-5V, IC=-10mA
Output Capacitance
VCB=-10V, IE=0, f=1MHz
-
120
-
MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS
fT
-
19
-
pF
Cob
Marking
Range
Rank
O
Y
100-200
160-320
RO
RY
CLASSIFICATION OF hFE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25˚C Unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
ON CHARACTERISTICS
DC Current Gain
VCE=-1V, IC=-100mA
VCE=-1V, IC=-10mA
Collector-Emitter Saturation Voltage
Base-Emitter Voltage
IC=-1.5A, IB=-30mA
hFE
100
-
320
-
DC Current Gain
VCE=-1V, IC=-700mA
hFE
35
VCE(sat)
VBE
-
-
-0.7
V
-0.5
-
-
-
-
-0.8
V
2/3
10-Jun-10


同様の部品番号 - KTA1664_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
KTA1664 KEXIN-KTA1664_15 Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
KTA1664 WINNERJOIN-KTA1664_15 Datasheet
127Kb / 1P
   PNP TRANSISTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1664 KEC-KTA1664_15 Datasheet
79Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KTA1664_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
WTM649A WEITRON-WTM649A Datasheet
428Kb / 4P
   PNP Epitaxial Pl anar Transistors
KTA1663 WEITRON-KTA1663 Datasheet
172Kb / 3P
   PNP Epitaxial Planar Transistors
2SB624 WEITRON-2SB624 Datasheet
214Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Transistors
2SB649 WEITRON-2SB649 Datasheet
272Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Transistors
logo
ON Semiconductor
BCP53-16T3G ONSEMI-BCP53-16T3G Datasheet
100Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Transistors
February, 2011 ??Rev. 3
logo
Micro Commercial Compon...
2SB1386-P MCC-2SB1386-P Datasheet
376Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Transistors
2SA1213-O MCC-2SA1213-O Datasheet
480Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Transistors
2SB1182-P MCC-2SB1182-P_13 Datasheet
509Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Transistors
2SA1464-P MCC-2SA1464-P Datasheet
627Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Transistors
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
BCP69 FUTUREWAFER-BCP69 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP Silicon Epitaxial Transistors
24-NOV-2021 V 2.1
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com