データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3441 データシート(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 2SK3441
部品情報  DC-DC Converter Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SK3441 データシート(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  2SK3441_09 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SK3441_09 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SK3441_09 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SK3441_09 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SK3441_09 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor 2SK3441_09 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SK3441
2009-09-29
4
Case temperature Tc (°C)
RDS (ON) – Tc
Drain-source voltage VDS (V)
IDR – VDS
Drain-source voltage VDS (V)
Capacitance – VDS
Case temperature Tc (°C)
Vth – Tc
Case temperature Tc (°C)
PD – Tc
Total gate charge Qg (nC)
Dynamic input/output characteristics
−40
0
40
80
120
160
−80
Common source
Pulse test
6
2
0
ID = 70 A
35
4
10
8
12
15
ID = 15, 35, 70 A
VGS = 4 V
VGS = 10 V
0
1
−0.4
3
10
100
300
−0.8
−1.2
−2.0
Common source
Tc
= 25°C
Pulse test
VGS = 0, −1 V
10
3
5
5
30
50
−1.6
0
2
3
4
5
−80
−40
0
40
120
160
80
1
Common source
VDS = 10 V
ID = 1 mA
Pulse test
200
120
10
0
40
80
120
160
40
80
160
200
0
5
10
20
25
15
0
10
30
40
50
20
24
Common source
ID = 75 A
Tc
= 25°C
Pulse test
0
160
320
80
240
400
VDS
VDD = 48 V
12
VGS
0.1
300
500
1000
100000
1
10
100
Common source
VGS = 0 V
f
= 1 MHz
Tc
= 25°C
Ciss
Coss
Crss
3000
5000
10000
30000
50000
0.3 0.5
3
5
30 50


同様の部品番号 - 2SK3441_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3441 TOSHIBA-2SK3441_06 Datasheet
189Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type DC-DC Converter Applications
More results

同様の説明 - 2SK3441_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com