データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N5013S データシート(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

部品番号 2N5013S
部品情報  NPN SILICON TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

2N5013S データシート(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  2N5013S Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 2N5013S Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 2N5013S Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation 2N5013S Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Website: http: //www.microsemi.com
T4-LDS-0067 Rev. 2 (100293)
Page 3 of 4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted) (Cont.)
Parameters / Test Conditions
Symbol
Min.
Max.
Unit
Base-Emitter Saturation Voltage
IC = 25mA
IC = 20mA
IB = 5mA, Pulsed
2N5010, 2N5011, 2N5012
2N5013, 2N5014, 2N5015
VBE(SAT)
1.0
1.0
Vdc
Vdc
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = 25mA
IC = 25mA
IC = 25mA
IC = 20mA
IC = 20mA
IC = 20mA
IB = 5mA, Pulsed
2N5010
2N5011
2N5012
2N5013
2N5014
2N5015
VCE(SAT)
1.4
1.5
1.6
1.6
1.6
1.8
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Parameters / Test Conditions
Symbol
Min.
Max.
Unit
Magnitude of small signal short-circuit forward current transfer ratio
VCE = 10Vdc, IC = 25mA, f = 10MHz
VCE = 10Vdc, IC = 20mA, f = 10MHz
2N5010, 2N5011, 2N5012
2N5013, 2N5014, 2N5015
|hfe|
1.0
1.0
Open circuit output capacitance
VCB = 10V, IE = 0, f = 2MHz
Cobo
30
pF


同様の部品番号 - 2N5013S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
2N5013S MICROSEMI-2N5013S Datasheet
51Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2N5013S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com