データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC78845Q データシート(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LC78845Q
部品情報  Sample Rate Converter for Digital Audio
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC78845Q データシート(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LC78845Q Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC78845Q Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
AC Characteristics
1. Audio data input
2. Audio data output
No. 5236-2/10
LC78845Q
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
BCLKI pulse width
tBKW
50
ns
DATAI setup time
tDS
20
ns
DATAI hold time
tDH
20
ns
LRCKI hold time
tLH
25
ns
LRCKI setup time
tLS
25
ns
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
BCLKO pulse width
tBWO
100
ns
DATAO output delay time
tDAD
25
ns
DATAO setup time
tDSO
50
ns
DATAO hold time
tDHO
50
ns
LRCKO output delay time
tLRD
25
ns
LRCKO setup time
tLSO
50
ns
LRCKO hold time
tLHO
50
ns
WCLKO setup time
tWSO
50
ns
WCLKO hold time
tWHO
50
ns


同様の部品番号 - LC78845Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LC78840M SANYO-LC78840M Datasheet
229Kb / 11P
   Four-times or Eight-times Oversampling Digital Filter
More results

同様の説明 - LC78845Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS8420 CIRRUS-CS8420 Datasheet
1Mb / 80P
   DIGITAL AUDIO SAMPLE RATE CONVERTER
CS8420 CIRRUS-CS8420_07 Datasheet
1Mb / 94P
   DIGITAL AUDIO SAMPLE RATE CONVERTER
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD4127-A AKM-AKD4127-A Datasheet
221Kb / 20P
   digital sample rate converter.
AKD4125-A AKM-AKD4125-A Datasheet
206Kb / 20P
   digital sample rate converter.
AKD4126-A AKM-AKD4126-A Datasheet
908Kb / 29P
   digital sample rate converter.
logo
Nippon Precision Circui...
SM5849F NPC-SM5849F Datasheet
352Kb / 26P
   Asynchronous Sample Rate Converter
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD4121A AKM-AKD4121A_07 Datasheet
289Kb / 36P
   Asynchronous Sample Rate Converter
AK4121A AKM-AK4121A Datasheet
437Kb / 19P
   Asynchronous Sample Rate Converter
logo
Nippon Precision Circui...
SM5950AM NPC-SM5950AM Datasheet
346Kb / 20P
   Asynchronous Sample Rate Converter
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4121A AKM-AK4121A_10 Datasheet
374Kb / 20P
   Asynchronous Sample Rate Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com