データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DLZ-30 データシート(PDF) 3 Page - Protek Devices

部品番号 DLZ-30
部品情報  High powered multi-line tvs array
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PROTEC [Protek Devices]
ホームページ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

DLZ-30 データシート(HTML) 3 Page - Protek Devices

  DLZ-30 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices DLZ-30 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices DLZ-30 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices DLZ-30 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices DLZ-30 Datasheet HTML 5Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05008.R9 2/11
Page 3
DLZ-5 - DLZ-30CA
tyPiCAL DeviCe CHARACteRistiCs
FiguRe 1
PeAk PuLse PoweR vs PuLse time
t
d - Pulse Duration - µs
1300W, 8/20µs Waveform
0.1
1
10
100
1,000
10,000
0.1
1
10
100
Peak Pulse Power
8/20µs
Average Power
FiguRe 3
PoweR DeRAting CuRve
t
A - Ambient temperature - °C
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 8µs
t
d = 20µs
t
f
e-t
Peak Value I
PP
t
d = t/(IPP/2)
FiguRe 2
PuLse wAve FoRm
t - time - µs
0
5
10
15
20
25
30
0
20
40
60
80
100
120


同様の部品番号 - DLZ-30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
DLZ-30 PROTEC-DLZ-30 Datasheet
97Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DLZ-30 PROTEC-DLZ-30 Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DLZ-30A PROTEC-DLZ-30A Datasheet
97Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DLZ-30A PROTEC-DLZ-30A Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DLZ-30C PROTEC-DLZ-30C Datasheet
97Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
More results

同様の説明 - DLZ-30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
DA8 PROTEC-DA8 Datasheet
471Kb / 5P
   High powered multi-line tvs array
LCD05C PROTEC-LCD05C_11 Datasheet
770Kb / 8P
   HIGH POWERED MULTI-LINE TVS ARRAY
DA05L PROTEC-DA05L_10 Datasheet
467Kb / 5P
   High powered multi-line tvs array
DA05N PROTEC-DA05N_10 Datasheet
568Kb / 5P
   High powered multi-line tvs array
DA16 PROTEC-DA16 Datasheet
394Kb / 5P
   HIGH POWERED MULTI-LINE TVS ARRAY
LCA05C PROTEC-LCA05C_10 Datasheet
679Kb / 7P
   High powered multi-line tvs array
DA05L PROTEC-DA05L_12 Datasheet
471Kb / 5P
   HIGH POWERED MULTI-LINE TVS ARRAY
LCA05C PROTEC-LCA05C_12 Datasheet
697Kb / 7P
   HIGH POWERED MULTI-LINE TVS ARRAY
LCD05C PROTEC-LCD05C_12 Datasheet
788Kb / 8P
   HIGH POWERED MULTI-LINE TVS ARRAY
VSIP PROTEC-VSIP Datasheet
750Kb / 7P
   High powered multi-line VSIP짰 tvs array
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com