データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

T-1100 データシート(PDF) 2 Page - Vectron International, Inc

部品番号 T-1100
部品情報  Miniature TCXOs
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VECTRON [Vectron International, Inc]
ホームページ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc

T-1100 データシート(HTML) 2 Page - Vectron International, Inc

  T-1100 Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc T-1100 Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc T-1100 Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Load
2 TTL
2 TTL
Optional Voltage Control
0 No VCO Option
1 ±3.0 PPM Min. 2.5V ± 1.5V*
2 ±6.0 PPM Min. 2.5V ± 1.5V*
* 3.0 VDC units' VC is +1.5V±1.0V. Option 2 is not available.
VCO Option is only available with ±2.5 PPM vs. Temp.
T-1100/1150
Note: dimensions in inches.
Pinouts
1*
7
8
14
Optional VCO
Ground Case
Output
Supply
*Pin omitted if no VC.
Page 2 of 3
Vectron Products - Miniature TCXOs - T-1100, T-1150 Series
8/26/2003
file://P:\Web%20Development\vectron.web\products\tcxo\t1100t1150.htm


同様の部品番号 - T-1100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
T-1100 ETC-T-1100 Datasheet
105Kb / 3P
   Miniature TCXOs
More results

同様の説明 - T-1100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vectron International, ...
VTB1 VECTRON-VTB1 Datasheet
152Kb / 2P
   Miniature TCXOs
logo
List of Unclassifed Man...
T1100 ETC-T1100 Datasheet
105Kb / 3P
   Miniature TCXOs
VTB2 ETC1-VTB2 Datasheet
958Kb / 2P
   Miniature TCXOs
logo
Vectron International, ...
VTA1 VECTRON-VTA1 Datasheet
271Kb / 2P
   VTA1 Miniature TCXOs
VTA2 VECTRON-VTA2 Datasheet
165Kb / 2P
   VTA2 Miniature TCXOs
VTB2-XXX VECTRON-VTB2-XXX Datasheet
960Kb / 2P
   VTB2-XXX Miniature TCXOs
TC140 VECTRON-TC140 Datasheet
88Kb / 2P
   Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXOs)
B-8 VECTRON-B-8 Datasheet
249Kb / 3P
   Dual-In-Line Package (DIP) TCXOs
TC-350 VECTRON-TC-350 Datasheet
763Kb / 6P
   Low Profile TCXOs Temperature Compensated Crystal Oscillators
logo
Advanced Crystal Techno...
ACT381T ACT-ACT381T Datasheet
92Kb / 1P
   ange of four and six pad TCXOs and VCTCXOs
15/11/05
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com