データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB11685VH データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LB11685VH
部品情報  Monolithic Digital IC 3-phase sensor less Motor driver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB11685VH データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LB11685VH Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LB11685VH Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB11685VH Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB11685VH Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB11685VH Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LB11685VH Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB11685VH Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
LB11685VH
Package Dimensions
unit : mm (typ)
3222A
Pd max - Ta
0
1.40
2.0
-40
80
0.73
60
20
40
0
100
-20
0.5
1.0
Specified circuit board :
114.3
×76.1× 1.6mm3
glass epoxy board
Ambient temperature, Ta -- C
1.5
SANYO : HSOP28(275mil)
1
28
14
15
2.7
15.0
0.2
0.3
2.0
0.8
(0.7)
Pin Assignment
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VCO
(NC)
FG
SGND
MCOM
PGND
RD
UOUT
CX
C1
C2
FC2
FC1
VOH
REG
VCC
RF
(NC)
WOUT
13
14
16
15
(NC)
(NC)
VOUT
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
No.A1773-3/7


同様の部品番号 - LB11685VH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LB11685VH ONSEMI-LB11685VH Datasheet
115Kb / 7P
   3-phase sensor less Motor driver
May, 2013
More results

同様の説明 - LB11685VH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LB11685AV SANYO-LB11685AV Datasheet
182Kb / 7P
   Monolithic Digital IC 3-phase sensor less Motor driver
logo
ON Semiconductor
LB11685AV ONSEMI-LB11685AV Datasheet
120Kb / 9P
   Monolithic Digital IC 3?릔hase Sensor Less Motor Driver
January, 2018 ??Rev. 1
logo
Sanyo Semicon Device
LV8806GQ SANYO-LV8806GQ Datasheet
242Kb / 6P
   3-phase sensor-less Motor Driver IC
logo
ON Semiconductor
LV8806QA ONSEMI-LV8806QA Datasheet
338Kb / 8P
   3-phase sensor-less Motor Driver IC
April, 2013
LB11685AV-TLM-H ONSEMI-LB11685AV-TLM-H Datasheet
113Kb / 7P
   3-phase sensor less Motor driver
May, 2013
LB11685VH ONSEMI-LB11685VH Datasheet
115Kb / 7P
   3-phase sensor less Motor driver
May, 2013
logo
List of Unclassifed Man...
AM2355N ETC1-AM2355N Datasheet
358Kb / 11P
   3-phase Sensor-less Fan Motor Driver
OCT. 2013 V1.2
logo
AMtek SEMICONDUCTORS CO...
AM8919 AMTEK-AM8919 Datasheet
336Kb / 12P
   3-phase Sensor-less Fan Motor Driver
Jul. 2014 V1.11
AM2355N AMTEK-AM2355N Datasheet
358Kb / 11P
   3-phase Sensor-less Fan Motor Driver
OCT. 2013 V1.2
logo
Princeton Technology Co...
PT2432 PTC-PT2432 Datasheet
539Kb / 6P
   3-Phase Sensor-less BLDC Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com