データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N80L-TA3-T データシート(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

部品番号 6N80L-TA3-T
部品情報  6.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N80L-TA3-T データシート(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  6N80L-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N80L-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N80L-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N80L-TA3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N80L-TA3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N80L-TA3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
6N80
Preliminary
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-500.a
VDS
+
-
DUT
RG
dv/dt controlled by RG
ISD controlled by pulse period
VDD
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
Same Type
as DUT
ISD
VGS
L
VGS
(Driver)
ISD
(DUT)
VDS
(DUT)
D=
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
10V
di/dt
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
VDD
VSD
Body Diode Forward
Voltage Drop
IFM, Body Diode Forward Current
Driver


同様の部品番号 - 6N80L-TA3-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N80L-TA3-T UTC-6N80L-TA3-T Datasheet
199Kb / 6P
   6A, 800V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

同様の説明 - 6N80L-TA3-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
3N80 UTC-3N80_11 Datasheet
210Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
7N80 UTC-7N80 Datasheet
177Kb / 6P
   7.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
4N80 UTC-4N80 Datasheet
165Kb / 6P
   4.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
2N80 UTC-2N80 Datasheet
170Kb / 6P
   2 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
1N80 UTC-1N80 Datasheet
163Kb / 6P
   1.0 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
5N80 UTC-5N80 Datasheet
171Kb / 5P
   5 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
9N80 UTC-9N80 Datasheet
178Kb / 5P
   9 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80 UTC-3N80 Datasheet
200Kb / 6P
   2.5 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80_1108 UTC-3N80_1108 Datasheet
222Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK6N70P FS-FTK6N70P Datasheet
644Kb / 7P
   6.0 Amps, 700 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com