データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DL-3335AR-XTS データシート(PDF) 4 Page - Optoway Technology Inc

部品番号 DL-3335AR-XTS
部品情報  Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
ホームページ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc

DL-3335AR-XTS データシート(HTML) 4 Page - Optoway Technology Inc

  DL-3335AR-XTS Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-3335AR-XTS Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc DL-3335AR-XTS Datasheet HTML 3Page - Optoway Technology Inc DL-3335AR-XTS Datasheet HTML 4Page - Optoway Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Optoway
DL-33X8AR
****************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************
OPTOWAY TECHNOLOGY INC. No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303
Tel: 886-3-5979798
Fax: 886-3-5979737
E-mail: sales@optoway.com.tw
http: // www.optoway.com.tw
6/1/2008 V1.0
Revision History
Version
Subject
Release Date
1.0
Initial datasheet
2008/6/1


同様の部品番号 - DL-3335AR-XTS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-3335AC-HFAS OPTOWAY-DL-3335AC-HFAS Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-3335AC-HFS OPTOWAY-DL-3335AC-HFS Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-3335AC-HFS OPTOWAY-DL-3335AC-HFS Datasheet
91Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CDMA wireless communication
DL-3335AC-HLAS OPTOWAY-DL-3335AC-HLAS Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-3335AC-HLS OPTOWAY-DL-3335AC-HLS Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
More results

同様の説明 - DL-3335AR-XTS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-53X8AR OPTOWAY-DL-53X8AR Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
FL-3338AR OPTOWAY-FL-3338AR Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-FP LD for CATV return path application
DL-53X8AR-CXX0 OPTOWAY-DL-53X8AR-CXX0 Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5338AR-CXX0 OPTOWAY-DL-5338AR-CXX0 Datasheet
88Kb / 4P
   Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-33X8AW OPTOWAY-DL-33X8AW Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-3338AC OPTOWAY-DL-3338AC Datasheet
91Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CDMA wireless communication
DL-3500 OPTOWAY-DL-3500 Datasheet
133Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-3340 OPTOWAY-DL-3340 Datasheet
94Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-3500 OPTOWAY-DL-3500_09 Datasheet
93Kb / 5P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-3300 OPTOWAY-DL-3300_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com