データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DL-5148-1490-HTS データシート(PDF) 2 Page - Optoway Technology Inc

部品番号 DL-5148-1490-HTS
部品情報  1490 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQWDFB LD WITH PIGTAIL
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
ホームページ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc

DL-5148-1490-HTS データシート(HTML) 2 Page - Optoway Technology Inc

  DL-5148-1490-HTS Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-5148-1490-HTS Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc DL-5148-1490-HTS Datasheet HTML 3Page - Optoway Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Optoway
DL-5300-1490
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
OPTOWAY TECHNOLOGY INC.
No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303
Tel: 886-3-5979798
Fax:886-3-5979737
e-mail: sales@optoway.com.tw
http: // www.optoway.com.tw
12/1/2007 V2.0
MECHANICAL DIMENSION (mm) and PIN ASSIGNMENT
Note: Specifications subject to change without notice.
DL-532XX-XXX
DL-533XX-XXX
DL-534XX-XXX


同様の部品番号 - DL-5148-1490-HTS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-5148-1490 OPTOWAY-DL-5148-1490 Datasheet
117Kb / 3P
   1490 nm DFB LASER DIODES MQW-DFB LASER DIODES
More results

同様の説明 - DL-5148-1490-HTS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490_07 Datasheet
121Kb / 4P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQWDFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5300-1490 OPTOWAY-DL-5300-1490 Datasheet
91Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300S-1490 OPTOWAY-DL-5300S-1490 Datasheet
90Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULE 2.5 Gbps UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1650 OPTOWAY-DL-5300-1650_09 Datasheet
80Kb / 4P
   1650 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1625 OPTOWAY-DL-5300-1625 Datasheet
91Kb / 2P
   1625 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1625 OPTOWAY-DL-5300-1625_09 Datasheet
78Kb / 3P
   1625 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300S-1650 OPTOWAY-DL-5300S-1650 Datasheet
91Kb / 2P
   1650 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1650 OPTOWAY-DL-5300-1650 Datasheet
91Kb / 2P
   1650 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490 Datasheet
111Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5300 OPTOWAY-DL-5300_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1550 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com