データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW61A データシート(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BCW61A
部品情報  PNP Silicon AF Transistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW61A データシート(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  BCW61A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
2007-10-18
2
BCW61..., BCX71...
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Value
Unit
Collector-emitter voltage
BCW61...
BCX71...
VCEO
32
45
V
Collector-base voltage
BCW61...
BCX71...
VCBO
32
45
Emitter-base voltage
VEBO
5
Collector current
IC
100
mA
Peak collector current
ICM
200
Peak base current
IBM
200
Total power dissipation-
TS ≤ 71 °C
Ptot
330
mW
Junction temperature
Tj
150
-
Storage temperature
Tstg
-65 ... 150
°C
Thermal Resistance
Parameter
Symbol
Value
Unit
Junction - soldering point1)
RthJS
≤ 240
K/W
1For calculation of RthJA please refer to Application Note Thermal Resistance


同様の部品番号 - BCW61A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
BCW61A SAMSUNG-BCW61A Datasheet
32Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Nanjing International G...
BCW61A DGNJDZ-BCW61A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCW61A SIEMENS-BCW61A Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
logo
Fairchild Semiconductor
BCW61A FAIRCHILD-BCW61A Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Infineon Technologies A...
BCW61A INFINEON-BCW61A Datasheet
88Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
More results

同様の説明 - BCW61A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com