データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF799W データシート(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BF799W
部品情報  NPN Silicon RF Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF799W データシート(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  BF799W_07 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BF799W_07 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BF799W_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BF799W_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BF799W_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF799W_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2007-04-20
1
BF799W
NPN Silicon RF Transistor
• For linear broadband amplifier
application up to 500 MHz
• SAW filter driver in TV tuners
• Pb-free (RoHS compliant) package1)
• Qualified according AEC Q101
1
2
3
Type
Marking
Pin Configuration
Package
BF799W
LKs
1 = B
2 = E
3 = C
SOT323
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Value
Unit
Collector-emitter voltage
VCEO
20
V
Collector-emitter voltage
VCES
30
Collector-base voltage
VCBO
30
Emitter-base voltage
VEBO
3
Collector current
IC
35
mA
Base current
IB
10
Total power dissipation
TS = 107 °C
Ptot
280
mW
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
-65 ... 150
Thermal Resistance
Junction - soldering point2)
RthJS
≤ 155
K/W
1Pb-containing package may be available upon special request
2For calculation of RthJA please refer to Application Note Thermal Resistance


同様の部品番号 - BF799W_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BF799W INFINEON-BF799W_11 Datasheet
515Kb / 6P
   NPN Silicon RF Transistor
2011-09-21
More results

同様の説明 - BF799W_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BF505 SIEMENS-BF505 Datasheet
36Kb / 2P
   NPN SILICON RF TRANSISTOR
logo
Tachyonics CO,. LTD
TBN6301 TACHYONICS-TBN6301 Datasheet
224Kb / 6P
   NPN SILICON RF TRANSISTOR
logo
Advanced Semiconductor
MRF901 ASI-MRF901 Datasheet
35Kb / 1P
   NPN SILICON RF TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BF503 SIEMENS-BF503 Datasheet
35Kb / 2P
   NPN SILICON RF TRANSISTOR
logo
Infineon Technologies A...
BF771 INFINEON-BF771 Datasheet
27Kb / 3P
   NPN Silicon RF Transistor
Jun-27-2001
BF771W INFINEON-BF771W Datasheet
27Kb / 3P
   NPN Silicon RF Transistor
Jun-27-2001
BF772 INFINEON-BF772 Datasheet
27Kb / 3P
   NPN Silicon RF Transistor
Jun-27-2001
BF775 INFINEON-BF775 Datasheet
70Kb / 3P
   NPN Silicon RF Transistor
Nov-30-2000
BFG196 INFINEON-BFG196 Datasheet
60Kb / 6P
   NPN Silicon RF Transistor
Jun-27-2001
BFG235 INFINEON-BFG235 Datasheet
99Kb / 6P
   NPN Silicon RF Transistor
Oct-27-1999
BFP182W INFINEON-BFP182W Datasheet
77Kb / 7P
   NPN Silicon RF Transistor
Aug-09-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com