データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF998 データシート(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BF998
部品情報  Silicon N_Channel MOSFET Tetrode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF998 データシート(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BF998_07 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BF998_07 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
2007-04-20
6
BF998...
Power gain Gps = ƒ (VG2S)
f = 800 MHz
0
1
2
V
4
VG2S
-10
-5
0
5
10
dB
20
Gate 1 input capacitance Cg1ss = ƒ (VG1S)
-3
-2.6
-2.2
-1.8
-1.4
-1
-0.6
V
0.2
VG1S
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
pF
2.6
Output capacitance Cdss = ƒ(VDS)
0
2
4
6
8
V
12
VDS
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
pF
4


同様の部品番号 - BF998_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BF998 VISHAY-BF998_08 Datasheet
318Kb / 10P
   N-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
Rev. 1.8, 05-Sep-08
More results

同様の説明 - BF998_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF5030 INFINEON-BF5030_09 Datasheet
585Kb / 13P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2009-05-05
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF2040 INFINEON-BF2040_07 Datasheet
210Kb / 11P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-06-01
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com