データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FP35R12KT4_B11 データシート(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 FP35R12KT4_B11
部品情報  EconoPIM2 module with fast Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FP35R12KT4_B11 データシート(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FP35R12KT4_B11 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
!
!
!
"#$
%&
"
#
!
$$
!
"
%
&
!
' %
"
#
! (
$
"
%
' %
'()* +
'
'()* +
'
'()* +
'
'()* +
'
,( -./ + %
0 ,(12 + 3
,( -./ + %
0 ,(12 + 3
,( -./ + %
0 ,(12 + 3
,( -./ + %
0 ,(12 + 3
4
5
6
7
4
5
6
7
4
5
6
7
4
5
6
7
4
4
4
4
))
8
5
9
,
))
:
:
;
))
5
;
# <
5 # 7
5
# <
5 # 7
5
# <
5 # 7
5
# <
5 # 7
5
#
=
#
=
#
=
#
=
))
>
7
5
! 6 6
5 7 !
))
4?@ .A + % BC
4?@ .A + % BC
))
'()DEF
4
<
G
'()DEF 6 5
4
C
))
>
7
'()DEF
! 6 '()DEF
:
5
5 # 7
5
:
5
5 # 7
5
:
5
5 # 7
5
:
5
5 # 7
5
:
5
=
:
5
=
:
5
=
:
5
=
))
8 5 !
5
5 H
5
7<
8 75 I 6
45
C
7 C
))
,
7
>4C 4
,
7
>4C
))
J
C
K
I
))
I
=,4 '
7
5 <
I
=,4 C
4
5
7
))
7 5L
8
7
:
!
C
:
!
C
:
!
C
:
!
C
K
C
$
K
C
$
K
C
$
K
C
$
;:M
C
;:M
C
;:M
C
;:M
C
C
5 C
C
5 C
C
5 C
C
5 C
; 7
; 7
; 7
; 7
:
>
%
:
:
>
N
I
O
>
;
"I
P
&
;
"I
H
<&


同様の部品番号 - FP35R12KT4_B11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP35R12KT4_B15 INFINEON-FP35R12KT4_B15 Datasheet
575Kb / 12P
   EconoPIM?? module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode
2009-09-02-rev 2.0
FP35R12KT4_B15 INFINEON-FP35R12KT4_B15 Datasheet
832Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:2.0
FP35R12KT4_B15 INFINEON-FP35R12KT4_B15_13 Datasheet
832Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:2.0
More results

同様の説明 - FP35R12KT4_B11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP50R12KT4_B11 INFINEON-FP50R12KT4_B11 Datasheet
592Kb / 12P
   EconoPIM2 module with Trench/Fieldstopp IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2010-04-29 revision:3.0
FP35R12U1T4 INFINEON-FP35R12U1T4 Datasheet
662Kb / 12P
   SmartPIM module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2009-1112 rev 2.0
FS35R12W1T4_B11 INFINEON-FS35R12W1T4_B11 Datasheet
571Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2010-08-09 revision:2.0
FS100R07N3E4_B11 INFINEON-FS100R07N3E4_B11 Datasheet
544Kb / 9P
   EconoPACK3 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2011-04-07 revision:2.0
FS50R12W2T4_B11 INFINEON-FS50R12W2T4_B11 Datasheet
637Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2009-11-12 rev 2.1
FS25R12W1T4_B11 INFINEON-FS25R12W1T4_B11 Datasheet
570Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2010-08-09 revision:2.0
FP25R12U1T4 INFINEON-FP25R12U1T4 Datasheet
659Kb / 12P
   SmartPIM module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2009-11-12 revision:2.0
FS75R12W2T4 INFINEON-FS75R12W2T4 Datasheet
494Kb / 9P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2009-10-30 rev 2.3
FS200R07N3E4R_B11 INFINEON-FS200R07N3E4R_B11 Datasheet
544Kb / 9P
   EconoPACK3 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled diode and PressFIT / NTC
2011-04-06 revision:2.0
FF300R17ME4_B11 INFINEON-FF300R17ME4_B11 Datasheet
553Kb / 9P
   EconoDUAL3 module with trench/fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled Diode and PressFIT / NTC
2011-04-19 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com