データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB3030TL データシート(PDF) 1 Page - Semikron International

部品番号 SB3030TL
部品情報  Schottky barrier rectifiers diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMIKRON [Semikron International]
ホームページ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SB3030TL データシート(HTML) 1 Page - Semikron International

  SB3030TL Datasheet HTML 1Page - Semikron International SB3030TL Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Axial lead diode
Schottky barrier rectifiers
diodes
SB 3020TL ... SB 3040TL
Forward Current: 30 A
Reverse Voltage: 20 to 40 V
Preliminary Data
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
4)
5)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
SB 3020TL ... SB 3040TL
1
10-08-2010 MAM
© by SEMIKRON


同様の部品番号 - SB3030TL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
SB3030 WTE-SB3030 Datasheet
45Kb / 3P
   30A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Semikron International
SB3030 SEMIKRON-SB3030 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Pan Jit International I...
SB3030CT PANJIT-SB3030CT Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 60 Volts CURRENT - 30.0 Ampere)
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SB3030CT PACELEADER-SB3030CT Datasheet
166Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB3030CT PANJIT-SB3030CT Datasheet
55Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

同様の説明 - SB3030TL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com