データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2857 データシート(PDF) 2 Page - Seme LAB

部品番号 2N2857
部品情報  NPN TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEME-LAB [Seme LAB]
ホームページ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

2N2857 データシート(HTML) 2 Page - Seme LAB

  2N2857 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB 2N2857 Datasheet HTML 2Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2N2857
Prelim. 7/98
Semelab plc. Telephone +44(0)1455) 556565. Fax +44(0)1455) 552612. e-mail sales@semelab.co.uk
Website http://www.semelab.co.uk
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V
nA
µA
dB
pF
dB
ps
GHz
pF
mW
30
15
2.5
10
1
30
150
3.8
4.5
1.4
12.5
19
47
15
11.9
0.6
1
30
IC = 1µAIE = 0
IC = 3mA
IB = 0
IE = 10µAIC = 0
VCB = 15V
IE = 0
Tamb= 150°C
VCE = 1V
IC = 3mA
VCE = 6V
IC = 1.5mA
f = 450MHz
RG = 50Ω
VEB = 0.5V
IC = 0
f = 1 MHz
VCE = 6V
IC = 1.5mA
f = 450MHz
RG = 50Ω
VCB = 6V
IC = 2mA
f = 31.9MHz
VCE = 6V
IC = 5mA
f = 100 MHz
VCE = 10V
IC = 0
f = 1 MHz
VCB = 10V
IC = 12mA
f = 500MHz
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise stated)
V(BR)CBO* Collector – Base Breakdown Voltage
V(BR)CEO
Collector – Emitter Breakdown Voltage
V(BR)EBO
Emitter – Base Breakdown Voltage
ICBO
Collector – Base Cut-off Current
hFE
DC Current Gain
NF
Noise Figure
CEBO
Emitter Base Capacitance
Gpe
Power Gain (Neutralised)
rbB’C’b’c
Feedback Time Constant
fT
Transition Frequency
Cre
Reverse Capacitance
Pc
Oscillator Power Output


同様の部品番号 - 2N2857

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semicoa Semiconductor
2N2857 SEMICOA-2N2857 Datasheet
30Kb / 1P
   Chip Type 2C2857 Geometry 0011 Polarity NPN
logo
List of Unclassifed Man...
2N2857 ETC1-2N2857 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
logo
Semicoa Semiconductor
2N2857 SEMICOA-2N2857 Datasheet
42Kb / 2P
   Type 2N2857 Geometry 0011 Polarity NPN
logo
Microsemi Corporation
2N2857 MICROSEMI-2N2857 Datasheet
85Kb / 4P
   RF & MICROWAVE DISCRETE LOW POWER TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
2N2857 CENTRAL-2N2857 Datasheet
61Kb / 1P
   Small Signal NPN Transistors / Dual Transistors
More results

同様の説明 - 2N2857

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
   NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
   DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX18N JIANGSU-UMX18N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com