データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZTA14 データシート(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 PZTA14
部品情報  NPN Silicon Darlington Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

PZTA14 データシート(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  PZTA14 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG PZTA14 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG PZTA14 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG PZTA14 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG PZTA14 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG PZTA14 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2008-03-07
5
PZTA14
Package SOT223
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Packing
Reel ø180 mm = 1.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 4.000 Pieces/Reel
2005, 24 CW
Date code (YYWW)
BCP52-16
Type code
Pin 1
12
3
3
4
±0.1
±0.04
0.28
0.1 MAX.
6.5 ±0.2
A
4.6
2.3
0.7 ±0.1
0.25 M A
1.6±0.1
B
0.25 M
B
3.5
1.1
1.2
8
0.3 MAX.
6.8
1.75
Pin 1
Manufacturer
0...10˚


同様の部品番号 - PZTA14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZTA14 PHILIPS-PZTA14 Datasheet
44Kb / 8P
   NPN Darlington transistor
1999 Apr 14
logo
Infineon Technologies A...
PZTA14 INFINEON-PZTA14 Datasheet
524Kb / 6P
   NPN Silicon Darlington Transistor
2011-10-04
logo
Siemens Semiconductor G...
PZTA14 SIEMENS-PZTA14 Datasheet
139Kb / 4P
   NPN Silicon Darlington Transistors
logo
Nexperia B.V. All right...
PZTA14 NEXPERIA-PZTA14 Datasheet
280Kb / 8P
   NPN Darlington transistor
1999 Apr 14
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA14 FAIRCHILD-PZTA14 Datasheet
55Kb / 3P
   NPN Darlington Transistor
More results

同様の説明 - PZTA14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
MPSA13 MCC-MPSA13 Datasheet
433Kb / 4P
   NPN Silicon Darlington Transistor
logo
Central Semiconductor C...
BCV47 CENTRAL-BCV47 Datasheet
100Kb / 2P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MMBT6427LT1 ONSEMI-MMBT6427LT1_06 Datasheet
71Kb / 6P
   Darlington Transistor NPN Silicon
February, 2006 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
MJD122 FAIRCHILD-MJD122_09 Datasheet
157Kb / 5P
   NPN Silicon Darlington Transistor
logo
Seme LAB
MJ4035 SEME-LAB-MJ4035 Datasheet
187Kb / 2P
   SILICON DARLINGTON NPN TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSH122TM FAIRCHILD-KSH122TM Datasheet
178Kb / 7P
   NPN Silicon Darlington Transistor
KSH122TF FAIRCHILD-KSH122TF Datasheet
178Kb / 7P
   NPN Silicon Darlington Transistor
logo
First Silicon Co., Ltd
MJD122 FS-MJD122 Datasheet
457Kb / 2P
   NPN Silicon Darlington Transistor
logo
NEC
2SD1692 NEC-2SD1692 Datasheet
145Kb / 2P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
2SD1693 NEC-2SD1693 Datasheet
151Kb / 2P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GMPSA14 GTM-GMPSA14 Datasheet
153Kb / 2P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com