データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5150C データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SM5150C
部品情報  5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM5150C データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM5150C Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM5150C Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SM5150C
VOLTAGE 150 V
5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
01-Oct-2010 Rev. B
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
0.3
0.01
0.1
1
10
Forward Voltage (V)
Typical Forward Characteristic
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
25℃
50℃
100℃
75℃
125℃
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
130
40
70
100
160
10
Reverse Voltage(V)
Typical Reverse Characteristic
25℃
50℃
100℃
75℃
125℃
TL, Lead Temperature (℃)
Typical Forward Current Derating Curve
0
5
7
20
50
100
150
190
3
1
Revise Voltage (%)
Typical Junction Capacitance
0
100
200
300
400
1
10
100
Maximum Non- Repetitive Forward
Surge Current
Number of Cycles at 60Hz
0
30
60
90
120
150
0
10
100
8.3mS Single half
Sine Wave
JEDEC Method
Tj=25℃


同様の部品番号 - SM5150C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5150C SECOS-SM5150C Datasheet
147Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM5150C GWSEMI-SM5150C Datasheet
63Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5150C AITSEMI-SM5150C Datasheet
360Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV3.1
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5150C SECOS-SM5150C_15 Datasheet
207Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SM5150C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100C SECOS-SM5100C Datasheet
293Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM520A SECOS-SM520A_15 Datasheet
296Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM5200C SECOS-SM5200C_10 Datasheet
197Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM520A SECOS-SM520A Datasheet
305Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM5100C SECOS-SM5100C_15 Datasheet
293Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM540ZT SECOS-SM540ZT_15 Datasheet
116Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Bruckewell Technology L...
SB52-SB56 BWTECH-SB52-SB56 Datasheet
357Kb / 4P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SR5100 SECOS-SR5100_09 Datasheet
378Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SR5150 SECOS-SR5150_11 Datasheet
186Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SR5200K SECOS-SR5200K Datasheet
238Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com