データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FP10R12YT3 データシート(PDF) 8 Page - eupec GmbH

部品番号 FP10R12YT3
部品情報  IGBT-modules
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUPEC [eupec GmbH]
ホームページ  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP10R12YT3 データシート(HTML) 8 Page - eupec GmbH

Back Button FP10R12YT3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH FP10R12YT3 Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
Technische Information / technical information
FP10R12YT3
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
#
/
@
U
W
#
/
@
U
W
#
/
@
U
W
#
/
@
U
W
=
U
W
=
U
W
=
U
W
=
U
W
!SOi ' U1gW
!SOi ' U1gW
!SOi ' U1gW
!SOi ' U1gW
A32 ' 0 L9 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
A32 ' 0 L9 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
A32 ' 0 L9 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
A32 ' 0 L9 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
1g t6v
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
!SOi
#
/
@
U
W
#
/
@
U
W
#
/
@
U
W
#
/
@
U
W
=
U
W
=
U
W
=
U
W
=
U
W
!SOi ' U AW
!SOi ' U AW
!SOi ' U AW
!SOi ' U AW
1g '
69 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
1g '
69 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
1g '
69 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
1g '
69 +,- ' 5
+9 $%& '
()*
A tLv
50
100
150
200
250
300
350
400
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
!SOi
$
@E " =
/
@
$
@E " =
/
@
$
@E " =
/
@
$
@E " =
/
@
"
"
"
"
"
"
"
"
•>Hbf ' U W
•>Hbf ' U W
•>Hbf ' U W
•>Hbf ' U W
t v
0,001
0,01
0,1
1
10
0,1
1
10
•>Hbf /
Kt C@v
Kt v
9 (
9
?(
9(
9
P5
9(
9
( 5 (
9 (
9
?
?
/
\
/
<
U
W
/
\
/
<
U
W
/
\
/
<
U
W
/
\
/
<
U
W
=
U
W
=
U
W
=
U
W
=
U
W
1g ' U+gW
1g ' U+gW
1g ' U+gW
1g ' U+gW
+g t+v
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
$%& ' ()*
$%& ' ( )*


同様の部品番号 - FP10R12YT3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
eupec GmbH
FP10R12YT3_B4 EUPEC-FP10R12YT3_B4 Datasheet
375Kb / 11P
   IGBT-modules
More results

同様の説明 - FP10R12YT3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com