データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FP50R06KE3 データシート(PDF) 5 Page - eupec GmbH

部品番号 FP50R06KE3
部品情報  EconoPIM2 module with the trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUPEC [eupec GmbH]
ホームページ  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP50R06KE3 データシート(HTML) 5 Page - eupec GmbH

  FP50R06KE3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP50R06KE3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
5
Technische Information / technical information
FP50R06KE3
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
7
#
#
$%& ' ()*
+99:
/
+
0
#
"
0*
<
3f
7
"
<
j ' 2 "
3f9:
G
;
#
3g
+9 '
+1 8 ' 2 " 1 $%& ' 2 ()*
+9 '
+1 8 ' 2 " 1 $%& ' 2( )*
3g
G(1
G(1
g
g
Charakteristische Werte / characteristic values
"
" C
0
#
<
#
3f '
1 +@- '
+
3f '
1 +@- '
+
3f '
1 +@- '
+
+f
21/
21((
21(
1
+
+
+
$%& ' ()*
$%& ' 2 ()*
$%& ' 2( )*
R
"
3f '
1
fB
' (
BK U$%&'2( )*W
+9 ' I
+
+@- ' 2( +
39:
I/1
I 1
G 1
$%& ' ()*
$%& ' 2 ()*
$%& ' 2( )*
T#
#
#
#
3f '
1
fB
' (
BK U$%&'2( )*W
+9 ' I
+
+@- ' 2( +
JS
21
21
1
K*
K*
K*
$%& ' ()*
$%& ' 2 ()*
$%& ' 2( )*
#
7
#
3f '
1
fB
' (
BK U$%&'2( )*W
+9 ' I
+
+@- ' 2( +
!SPh
1 (
1G
1((
"[
"[
"[
$%& ' ()*
$%& ' 2 ()*
$%& ' 2( )*
3
?D " <
"
1 _
0
=Ha,
1I
B?
b
#
# ?D " <
"
1
0
B
c8FE=P ' 2 ?BU"^ W BcdSPFEP ' 2 ?BU"^ W
=H,e
1>/
B?
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Charakteristische Werte / characteristic values
"
" C
k
<
$, ' ()*
lm
(1
M
<
#
noo
noo
$, ' 2
)*1
noo ' G>I M
p B
(
(
q
+
#
<
$, ' ()*
7lm
1
"?
` ?
`
l '
lm C r`lmsmoU2B$l 2BU > 12(
WWt
`lmsmo
II (


同様の部品番号 - FP50R06KE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP50R06KE3 INFINEON-FP50R06KE3 Datasheet
613Kb / 11P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-03-04 revision:2.0
logo
eupec GmbH
FP50R06KE3G EUPEC-FP50R06KE3G Datasheet
404Kb / 12P
   EconoPIM3 module with the trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
More results

同様の説明 - FP50R06KE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
eupec GmbH
FP30R06KE3 EUPEC-FP30R06KE3 Datasheet
439Kb / 12P
   EconoPIM2 module with trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FP50R06KE3G EUPEC-FP50R06KE3G Datasheet
404Kb / 12P
   EconoPIM3 module with the trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS450R17KE3 EUPEC-FS450R17KE3 Datasheet
343Kb / 8P
   EconoPACK module with trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS150R17KE3G EUPEC-FS150R17KE3G Datasheet
343Kb / 8P
   EconoPACK module with trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS225R17KE3 EUPEC-FS225R17KE3 Datasheet
366Kb / 8P
   EconoPACK module with trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS300R17KE3 EUPEC-FS300R17KE3 Datasheet
344Kb / 8P
   EconoPACK module with trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS75R06KE3 EUPEC-FS75R06KE3 Datasheet
308Kb / 8P
   EconoPACK with fast trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS200R06KE3 EUPEC-FS200R06KE3 Datasheet
367Kb / 8P
   EconoPACK3 with fast trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS100R06KE3 EUPEC-FS100R06KE3 Datasheet
376Kb / 8P
   EconoPACK3 with fast trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
FS50R06KE3 EUPEC-FS50R06KE3 Datasheet
309Kb / 8P
   EconoPACK3 with fast trench/fieldstop IGBT and EmCon3 diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com