データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMB6D0DN30QA データシート(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KMB6D0DN30QA
部品情報  Dual N-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMB6D0DN30QA データシート(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMB6D0DN30QA Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMB6D0DN30QA Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMB6D0DN30QA Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMB6D0DN30QA Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMB6D0DN30QA Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2008. 3. 21
4/5
KMB6D0DN30QA
Revision No : 1
Square Wave Pulse Duration (sec)
101
102
103
10-3
10-2
10-1
1
10-4
Fig10. Transient Thermal Response Curve
10-1
10-2
10-3
1
Drain - Source Voltage VDS (V)
Fig9. Safe Operation Area
101
10
1
10
2
10
-1
10-2
10-1
100
10
0
10
2
V
GS= 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 62.5 C/W
Operation in this
area is limited by R
DS(ON)
1ms
10ms
10s
100ms
1s
DC
t1
t2
PDM
RθJA= 62.5 C/W
Single Pluse
0.02
0.1
0.01
0.2
0.5
0.05
100
µs
Drain - Source Voltage VDS (V)
Fig7. C - VDS
25
10
15
05
20
30
0
200
1200
1000
600
800
400
Coss
Ciss
Crss
Gate - Charge Qg (nC)
0
10
6
2
4
8
12
9
36
015
Fig8. Qg - VGS
V
DS = 15V
I
D =
2A


同様の部品番号 - KMB6D0DN30QA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB6D0DN30QA KEC-KMB6D0DN30QA Datasheet
466Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
KMB6D0DN30QA KEC-KMB6D0DN30QA_15 Datasheet
381Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
More results

同様の説明 - KMB6D0DN30QA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB4D5DN60QA KEC-KMB4D5DN60QA_15 Datasheet
769Kb / 4P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
KMB4D5DN60QA KEC-KMB4D5DN60QA Datasheet
57Kb / 4P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0DN40QA KEC-KMB7D0DN40QA_09 Datasheet
86Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUF1002 KODENSHI-SUF1002 Datasheet
353Kb / 8P
   Dual N-ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB7D0DN40QA KEC-KMB7D0DN40QA Datasheet
460Kb / 4P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUF3001 KODENSHI-SUF3001 Datasheet
344Kb / 8P
   Dual N-ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMD6D0DN40Q KEC-KMD6D0DN40Q_15 Datasheet
378Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
KMB6D0DN30QA KEC-KMB6D0DN30QA_15 Datasheet
381Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
KMB6D0DN30QB KEC-KMB6D0DN30QB Datasheet
380Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0DN40QB KEC-KMB7D0DN40QB Datasheet
839Kb / 5P
   Dual N-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com