データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMB054N40DB データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KMB054N40DB
部品情報  N-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMB054N40DB データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMB054N40DB Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N40DB Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N40DB Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N40DB Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N40DB Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2008. 6. 10
2/5
KMB054N40DB
Revision No : 0
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS=0V, ID=250 A
40
-
-
V
Drain Cut-off Current
IDSS
VGS=0V, VDS=32V
-
-
1
A
Gate Leakage Current
IGSS
VGS= 20V, VDS=0V
-
-
100
nA
Gate Threshold Voltage
Vth
VDS=VGS, ID=250 A
1
1.9
3
V
Drain-Source ON Resistance
RDS(ON)*
VGS=10V, ID=14A
-
6.5
8.5
m
VGS=4.5V, ID=11A
-
8.5
11
VGS=10V, ID=14A, Tj=125
-
10.4
14
Forward Transconductance
gfs*
VDS=10V, ID=20A
-
58
-
S
Dynamic
Input Capacitance
Ciss
VDS=20V, f=1MHz, VGS=0V
-
1280
-
pF
Ouput Capacitance
Coss
-
250
-
Reverse Transfer Capacitance
Crss
-
125
-
Total Gate Charge
VGS=10V
Qg*
VDS=20V, VGS=10V, ID=14A
-
25.4
-
nC
VGS=5V
Qg*
-
13.8
-
Gate-Source Charge
Qgs*
-
5.7
-
Gate-Drain Charge
Qgd*
-
5.4
-
Turn-On Delay Time
td(on)*
VDD=20V, VGS=10V
ID=1A, RG=6
-
19
-
ns
Turn-On Rise Time
tr*
-
16
-
Turn-Off Delay Time
td(off)*
-
60
-
Turn-Off Fall Time
tf*
-
14
-
Source-Drain Diode Ratings
Source-Drain Forward Voltage
VSDF*
VGS=0V, IS=14A
-
0.8
1.2
V
Note>* Pulse Test : Pulse width <300
, Duty cycle < 2%


同様の部品番号 - KMB054N40DB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB054N40DB KEC-KMB054N40DB_15 Datasheet
829Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
More results

同様の説明 - KMB054N40DB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KU2307K KEC-KU2307K Datasheet
80Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KU2307Q KEC-KU2307Q Datasheet
59Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA_15 Datasheet
809Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0N40QA KEC-KMB7D0N40QA Datasheet
372Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB3D5N40SA KEC-KMB3D5N40SA Datasheet
824Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N45DA KEC-KMB054N45DA Datasheet
247Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SNN4510D KODENSHI-SNN4510D Datasheet
416Kb / 8P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA Datasheet
471Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KU048N03D KEC-KU048N03D Datasheet
70Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA_08 Datasheet
86Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA Datasheet
78Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com