データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMI16N50ES データシート(PDF) 4 Page - Fuji Electric

部品番号 FMI16N50ES
部品情報  N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUJI [Fuji Electric]
ホームページ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

FMI16N50ES データシート(HTML) 4 Page - Fuji Electric

  FMI16N50ES Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric FMI16N50ES Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric FMI16N50ES Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric FMI16N50ES Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric FMI16N50ES Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
FMI16N50ES
4
FUJI POWER MOSFET
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
700
IAS=7A
IAS=10A
IAS=16A
starting Tch [°C]
Maximum Avalanche Energy vs. starting Tch
E(AV)=f(starting Tch):Vcc=50V,I(AV)<=16A
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
Maximum Transient Thermal Impedance
Zth(ch-c)=f(t):D=0
t [sec]


同様の部品番号 - FMI16N50ES

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
FMI16N50E FUJI-FMI16N50E Datasheet
435Kb / 5P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
More results

同様の説明 - FMI16N50ES

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3597-01 SANYO-2SK3597-01 Datasheet
110Kb / 4P
   POWER MOSFET N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3685-01 SANYO-2SK3685-01 Datasheet
109Kb / 4P
   POWER MOSFET N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK1553-01MR FUJI-2SK1553-01MR Datasheet
70Kb / 2P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1008-01 FUJI-2SK1008-01 Datasheet
130Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1014-01 FUJI-2SK1014-01 Datasheet
134Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1019 FUJI-2SK1019 Datasheet
137Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET?
2SK1020 FUJI-2SK1020 Datasheet
137Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET?
2SK949-MR FUJI-2SK949-MR Datasheet
132Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK3268 PANASONIC-2SK3268 Datasheet
71Kb / 2P
   Silicon N-channel power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3526-01L FUJI-2SK3526-01L Datasheet
255Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3581-01L FUJI-2SK3581-01L Datasheet
254Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com