データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMB054N45DA データシート(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KMB054N45DA
部品情報  N-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMB054N45DA データシート(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMB054N45DA Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N45DA Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N45DA Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N45DA Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMB054N45DA Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2008. 8. 7
3/5
KMB054N45DA
Revision No : 0
0.5
01
1.5
2
2.5
20
40
60
80
100
0
6.0V
3.5V
V
GS=10V
4.0V
Drain - Current ID (A)
0
0
6
15
30
12
18
24
30
0
12
20
4
8
16
-25
150
50
75
100
125
25
-50
0
-75
V
GS=10V, ID=14A
C
Ta=25
Junction Temperature Tj (
)
C
Fig1. ID - VDS
Drain - Source Voltage VDS (V)
Fig2. RDS(ON)-ID
Fig4. RDS(on) - Tj
V
GS=4.5V
V
GS=10V
Gate Source Volatage VGS (V)
0
1
1.5
40
20
60
80
100
22.533.544.5
V
DS=5V
-75
-50
-25
0
50
100
75
125
150
25
0
1
4
2
5
3
Junction Temperature Tj (
)
C
V
GS=VDS
I
D=250µA
Fig3. ID - VGS
Fig5. Vth - Tj
25 C
-55 C
5.0V
4.5V
Ta=125 C
Fig6. IS - VSDF
0.2
1
10
0.1
1000
100
0.4
0.8
1.2
1
0.6
Source - Drain Forward Voltage VSDF (V)
Ta=25 C
Ta=125 C


同様の部品番号 - KMB054N45DA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB054N40DA KEC-KMB054N40DA Datasheet
426Kb / 1P
   SEMICONDUCTOR MARKING SPECIFICATION
KMB054N40DB KEC-KMB054N40DB Datasheet
247Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N40DB KEC-KMB054N40DB_15 Datasheet
829Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N40DC KEC-KMB054N40DC Datasheet
81Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N40DC KEC-KMB054N40DC_15 Datasheet
822Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
More results

同様の説明 - KMB054N45DA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KU2307K KEC-KU2307K Datasheet
80Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KU2307Q KEC-KU2307Q Datasheet
59Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA_15 Datasheet
809Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0N40QA KEC-KMB7D0N40QA Datasheet
372Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB3D5N40SA KEC-KMB3D5N40SA Datasheet
824Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SNN4510D KODENSHI-SNN4510D Datasheet
416Kb / 8P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA Datasheet
471Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KU048N03D KEC-KU048N03D Datasheet
70Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA_08 Datasheet
86Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA Datasheet
78Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com