データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS808C06R-TE24R データシート(PDF) 3 Page - Fuji Electric

部品番号 TS808C06R-TE24R
部品情報  Schottky Barrier Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUJI [Fuji Electric]
ホームページ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

TS808C06R-TE24R データシート(HTML) 3 Page - Fuji Electric

  TS808C06R-TE24R Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric TS808C06R-TE24R Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric TS808C06R-TE24R Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric TS808C06R-TE24R Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric TS808C06R-TE24R Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric TS808C06R-TE24R Datasheet HTML 6Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2
3
TS808C06R-TE24R
http://www.fujisemi.com
FUJI Diode
0
10
20
30
40
50
60
70
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
α=180°
Reverse Power Dissipation (max.)
DC
VR Reverse Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Square wave
λ=180°
Sine wave
λ=180°
Square wave
λ=120°
Square wave
λ=60°
Per 1element
DC
Forward Power Dissipation (max.)
Io Average Output Current (A)
λ
360°
I0
α
360°
VR
0.01
0.1
1
10
100
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Tj=150°C
Tj=125°C
Tj=100°C
Tj=25°C
Forward Characteristic (typ.)
VF Forward Voltage (V)
0
10
20
30
40
50
60
70
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
Reverse Characteristic (typ.)
Tj= 25°C
Tj=100°C
Tj=125°C
Tj=150°C
VR Reverse Voltage (V)


同様の部品番号 - TS808C06R-TE24R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
TS808C06 FUJI-TS808C06 Datasheet
75Kb / 4P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

同様の説明 - TS808C06R-TE24R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com