データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC557CZL1G データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 BC557CZL1G
部品情報  Amplifier Transistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC557CZL1G データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  BC557CZL1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BC557CZL1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC557CZL1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC557CZL1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BC557CZL1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BC557CZL1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor BC557CZL1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
BC556B, BC557A, B, C, BC558B
http://onsemi.com
3
BC557/BC558
Figure 1. Normalized DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
2.0
Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
−0.2
0.2
Figure 3. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 4. Base−Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
−0.6
−0.7
−0.8
−0.9
−1.0
−0.5
0
−0.2
−0.4
−0.1
−0.3
1.6
1.2
2.0
2.8
2.4
−1.2
−1.6
−2.0
−0.02
−1.0
−10
0
−20
−0.1
−0.4
−0.8
1.5
1.0
0.7
0.5
0.3
−0.2
−10
−100
−1.0
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE(on) @ VCE = −10 V
VCE = −10 V
TA = 25°C
−55°C to +125°C
IC = −100 mA
IC = −20 mA
−0.5 −1.0 −2.0
−5.0 −10
−20
−50 −100 −200
−0.1 −0.2
−0.5 −1.0 −2.0
−5.0
−10 −20
−50 −100
IC = −200 mA
IC = −50 mA
IC =
−10 mA
Figure 5. Capacitances
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
10
Figure 6. Current−Gain − Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
−0.4
1.0
80
100
200
300
400
60
20
40
30
7.0
5.0
3.0
2.0
−0.5
TA = 25°C
Cob
Cib
−0.6
−1.0
−2.0
−4.0 −6.0
−10
−20 −30 −40
150
−1.0
−2.0 −3.0
−5.0
−10
−20 −30
−50
VCE = −10 V
TA = 25°C
TA = 25°C
1.0


同様の部品番号 - BC557CZL1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC557CZL1G ONSEMI-BC557CZL1G Datasheet
77Kb / 7P
   Amplifier Transistors PNP Silicon
September, 2005 ??Rev. 2
More results

同様の説明 - BC557CZL1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC182 ONSEMI-BC182 Datasheet
60Kb / 4P
   Amplifier Transistors Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 5
BC547 ONSEMI-BC547 Datasheet
91Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
BC368 MOTOROLA-BC368 Datasheet
129Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS4123 MOTOROLA-MPS4123 Datasheet
71Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS918 MOTOROLA-MPS918 Datasheet
81Kb / 4P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC368 ONSEMI-BC368 Datasheet
63Kb / 4P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
MPS650 ONSEMI-MPS650 Datasheet
103Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2005 ??Rev. 2
logo
Daya Electric Group Co....
2N5550 DAYA-2N5550 Datasheet
83Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC546B ONSEMI-BC546B_07 Datasheet
78Kb / 6P
   Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 6
MMBT6428LT1G ONSEMI-MMBT6428LT1G Datasheet
200Kb / 5P
   Amplifier Transistors
August, 2009 ??Rev. 5
MPS8099 ONSEMI-MPS8099_08 Datasheet
128Kb / 7P
   Amplifier Transistors
December, 2008 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com