データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD13007F データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 STD13007F
部品情報  SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STD13007F データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STD13007F Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STD13007F Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STD13007F Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STD13007F Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. STD13007F Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. STD13007F Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
KSD-T0O021-003
2
STD13007F
Electrical Characteristics
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-Emitter sustaining voltage
BVCEO(sus) IC=10mA, IB=0
400
-
-
V
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=9V, IC=0
-
-
1
mA
IC=2A, VCE=5V
10
-
45
DC Current gain
hFE*
IC=5A, VCE=5V
5
-
30
IC=2A, IB=0.4A
-
-
1
IC=5A, IB=1A
-
-
2
Collector-Emitter saturation voltage
VCE(sat)*
IC=8A, IB=2A
-
-
3
V
IC=2A, IB=0.4A
-
-
1.2
Base-Emitter saturation voltage
VBE(sat)*
IC=5A, IB=1A
-
-
1.6
V
Transition frequency
fT
VCE=10V, IC=0.5A, f=1MHz
-
14
-
MHz
Output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=0.1MHz
-
80
-
Turn on Time
ton
-
1.6
-
Storage Time
tstg
-
3
-
Fall Time
tf
VCC=125V, IC=5A
IB1=-IB2=1A
-
0.7
-
* Pulse test: PW≤300 ㎲, Duty cycle≤2%.
hFE rank / A : 10~30, B : 25~45


同様の部品番号 - STD13007F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
STD13007F AUK-STD13007F Datasheet
310Kb / 5P
   NPN Silicon Power Transistor
STD13007FC AUK-STD13007FC Datasheet
332Kb / 5P
   NPN Silicon Power Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STD13007FC KODENSHI-STD13007FC Datasheet
271Kb / 6P
   SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
More results

同様の説明 - STD13007F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8012-H TOSHIBA-TPC8012-H_06 Datasheet
270Kb / 7P
   Switching Regulator Applications Switching Regulator Applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3184 SANYO-2SC3184 Datasheet
92Kb / 3P
   Switching Regulator Applications
2SC3450 SANYO-2SC3450 Datasheet
91Kb / 3P
   Switching Regulator Applications
2SC3994 SANYO-2SC3994 Datasheet
95Kb / 3P
   Switching Regulator Applications
logo
Toshiba Semiconductor
TK12A60D TOSHIBA-TK12A60D Datasheet
192Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK13A50D TOSHIBA-TK13A50D Datasheet
191Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK14A55D TOSHIBA-TK14A55D Datasheet
186Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK15X60U TOSHIBA-TK15X60U Datasheet
201Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK18A50D TOSHIBA-TK18A50D Datasheet
205Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK4A55D TOSHIBA-TK4A55D Datasheet
196Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK3A60DA TOSHIBA-TK3A60DA Datasheet
203Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com