データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA6247FP-Y データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BA6247FP-Y
部品情報  1.0A or More Reversible Motor Drivers (2 Motors)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6247FP-Y データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BA6247FP-Y Datasheet HTML 1Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 2Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6247FP-Y Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Technical Note
4/11
BA6247FP-Y,BA6238A
www.rohm.com
2011.05 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Block diagram and pin configuration
BA6247FP-Y
Fig.9 BA6247FP-Y
Table 1 BA6247FP-Y
Pin
Name
Function
1
OUT3
Driver output
2
NC
NC
3
NC
NC
4
NC
NC
5
IN1
Control input
6
IN2
Control input
7
GND
GND
8
IN3
Control input
9
VCC1
Power supply (small signal)
10
NC
NC
11
NC
NC
12
NC
NC
13
NC
NC
14
VR
Reference voltage setting pin
15
NC
NC
16
VCC2
Power supply (driver stage)
17
NC
NC
18
OUT1
Driver output
19
GND
GND
20
GND
GND
21
NC
NC
22
OUT2
Driver output
23
NC
NC
24
NC
NC
25
NC
NC
FIN
GND
GND
R3
C4
C1
R2
R1
C5
M
M
C2
C3
14
9
16
1
18
22
5
6
8
CTRL
TSD
IN1
IN2
IN3
VCC2
VCC1
VR
OUT2
OUT1
OUT3
7
19
GND
20
FIN
GND
Fig.10 BA6247FP-Y (HSOP25)
OUT3
NC
GND
NC
NC
IN1
IN2
GND
IN3
VCC1
NC
NC
NC
NC
NC
NC
GND
NC
OUT2
NC
GND
GND
OUT1
NC
VCC2
NC
VR


同様の部品番号 - BA6247FP-Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6247FP-Y ROHM-BA6247FP-Y Datasheet
283Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6247FP-Y ROHM-BA6247FP-Y Datasheet
121Kb / 6P
   Reversible motor driver
BA6247FP-Y ROHM-BA6247FP-Y Datasheet
360Kb / 16P
   Reversible motor drivers (for two motors series)
More results

同様の説明 - BA6247FP-Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6219BFP ROHM-BA6219BFP Datasheet
419Kb / 13P
   2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y_11 Datasheet
278Kb / 11P
   2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6956AN ROHM-BA6956AN_11 Datasheet
335Kb / 18P
   1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6287F-E2 ROHM-BA6287F-E2 Datasheet
325Kb / 18P
   1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6920FP-YE2 ROHM-BA6920FP-YE2 Datasheet
325Kb / 18P
   1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6285FS-E2 ROHM-BA6285FS-E2 Datasheet
325Kb / 18P
   1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6246 ROHM-BA6246_09 Datasheet
360Kb / 16P
   Reversible motor drivers (for two motors series)
BA6247FP-Y ROHM-BA6247FP-Y Datasheet
283Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
BA6246N ROHM-BA6246N Datasheet
275Kb / 5P
   Reversible motor driver for 2 motors
BA6238A ROHM-BA6238A_1 Datasheet
282Kb / 5P
   Reversible Motor Driver for 2 motors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com