データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA6859AFP-Y データシート(PDF) 10 Page - Rohm

部品番号 BA6859AFP-Y
部品情報  1ch Spindle Motor Driver ICs
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6859AFP-Y データシート(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA6859AFP-Y Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 9Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 10Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 11Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 12Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 13Page - Rohm BA6859AFP-Y Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
BA6859AFP-Y,BA6664FM,BD6671FM
Technical Note
10/17
www.rohm.com
2010.06 - Rev.A
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
I/O Circuit
1) BA6859AFP-Y
(1) Power saving (pin 21)
(6) FG output (pin 22)
(2) Torque command input (pin 19, pin 20)
(7) FR output (pin 18)
(3) Coil output (A1: pin 6, A2: pin 5, A3: pin 4)
(8) Short brake (17 pin)
(4) Hall input (H1+ : 8 pin, H1- : 9 pin, H2+ : 10 pin,
H2- : 11 pin, H3+ : 12 pin, H3- : 13 pin)
(9) Brake mode (15 pin)
(5) Hall bias(14 pin)
External RNF Register
6
5
VM
RNF
4
GND
1KΩ
1KΩ
14
100KΩ
21
15KΩ
10KΩ
18
30kΩ
17
12kΩ
5kΩ
1kΩ
13kΩ
500Ω
500Ω
10kΩ
10kΩ
15kΩ
15
22
10kΩ
VCC
20
19
1kΩ
1kΩ


同様の部品番号 - BA6859AFP-Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6859AFP-Y ROHM-BA6859AFP-Y Datasheet
209Kb / 15P
   Three-phase motor driver for CD-ROMs
BA6859AFP-Y ROHM-BA6859AFP-Y Datasheet
273Kb / 6P
   3-Phase spindle motor driver
More results

同様の説明 - BA6859AFP-Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6966FV ROHM-BA6966FV Datasheet
182Kb / 6P
   1ch Sensorless Spindle Motor Driver for MD
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M56755FP MITSUBISHI-M56755FP Datasheet
767Kb / 9P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56784FP MITSUBISHI-M56784FP Datasheet
223Kb / 11P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56787FP MITSUBISHI-M56787FP Datasheet
150Kb / 8P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56755AFP MITSUBISHI-M56755AFP Datasheet
213Kb / 10P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56785FP MITSUBISHI-M56785FP Datasheet
212Kb / 11P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
M56745FP MITSUBISHI-M56745FP Datasheet
335Kb / 5P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
logo
Fairchild Semiconductor
KA3016D FAIRCHILD-KA3016D Datasheet
522Kb / 18P
   SPINDLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BD6875GSW ROHM-BD6875GSW Datasheet
269Kb / 6P
   1ch Motor Driver
BD6886GUL ROHM-BD6886GUL Datasheet
285Kb / 6P
   1ch Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com