データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA6950FS データシート(PDF) 10 Page - Rohm

部品番号 BA6950FS
部品情報  0.5A or Less Reversible Motor Driver (Single Motor)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6950FS データシート(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA6950FS_11 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 9Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 10Page - Rohm BA6950FS_11 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Technical Note
10/10
BA6950FS, BA6951FS
www.rohm.com
2011.05 - Rev.C
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Ordering part number
B
A
6
9
5
0
F
S
-
E
2
Part No.
Part No.
6950
6951
Package
FS: SSOP-A16
Packaging and forming specification
E2: Embossed tape and reel
Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Embossed carrier tape
Tape
Quantity
Direction
of feed
The direction is the 1pin of product is at the upper left when you hold
reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand
2500pcs
E2
()
Direction of feed
Reel
1pin
(Unit : mm)
SSOP-A16
13
8
7
0.8
9
15
45
3
11
2
12
16
14
6
1
10
6.6
±0.2
0.15
±0.1
0.36
±0.1
(MAX 6.95 include BURR)
0.1


同様の部品番号 - BA6950FS_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6950FS ROHM-BA6950FS_1 Datasheet
308Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6950FS ROHM-BA6950FS_10 Datasheet
272Kb / 10P
   Reversible Motor Drivers for 0.8A or less (1 Motor)
More results

同様の説明 - BA6950FS_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD7931F-E2 ROHM-BD7931F-E2 Datasheet
396Kb / 11P
   0.5A or Less Reversible Motor Drivers (Single Moter)
BH6578FVM ROHM-BH6578FVM_11 Datasheet
253Kb / 9P
   0.5A or Less Reversible Motor Drivers (Single Moter)
BH6578FVM ROHM-BH6578FVM_15 Datasheet
1Mb / 17P
   0.5 Amp or Less Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6950FS ROHM-BA6950FS_10 Datasheet
272Kb / 10P
   Reversible Motor Drivers for 0.8A or less (1 Motor)
BA6219BFP ROHM-BA6219BFP Datasheet
419Kb / 13P
   2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y_11 Datasheet
278Kb / 11P
   2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6285FS ROHM-BA6285FS Datasheet
155Kb / 9P
   Reversible motor driver
logo
Unisonic Technologies
BA6208 UTC-BA6208_15 Datasheet
192Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BA6951FS ROHM-BA6951FS Datasheet
303Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6222 ROHM-BA6222_1 Datasheet
290Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com