データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD3506EFV データシート(PDF) 9 Page - Rohm

部品番号 BD3506EFV
部品情報  Nch FET Ultra LDO for PC Chipsets
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD3506EFV データシート(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BD3506EFV Datasheet HTML 5Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 6Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 7Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 8Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 9Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 10Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 11Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 12Page - Rohm BD3506EFV Datasheet HTML 13Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Technical Note
9/14
www.rohm.com
2010.05 - Rev.A
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
BD3506F,BD3506EFV
Evaluation Board
BD3506F Evaluation Board Application Components
Part No Value
Company
Parts Name
Part No Value
Company
Parts Name
U1
-
ROHM
BD3506F
Ccc
1µF
MURATA
GRM18 Series
R1
3.3k
ROHM
MCR03Series
Cin1
10µF
MURATA
GRM21 Series
R2
3.9k
ROHM
MCR03Series
Co
220µF SANYO,etc
2R5TPE220MF
C6
0.01µF
MURATA
GRM18 Series
BD3506F Evaluation Board Layout
Silk Screen
TOP Layer
Bottom Layer
For Evaluation Board, BD3506EFV is available.
BD3506F Evaluation Board Circuit
Vo
GND
VCC
Ccc
CO
EN
BD3506F
GND
EN
FB
VIN
VO2
1
2
3
7
6
5
U1
4
VCC
NRCS
VO1
8
R1
R2
VIN
Cin1
CNRCS


同様の部品番号 - BD3506EFV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3506EFV ROHM-BD3506EFV Datasheet
702Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
More results

同様の説明 - BD3506EFV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD3507HFV ROHM-BD3507HFV_10 Datasheet
479Kb / 16P
   Nch FET Ultra LDO for PC Chipsets
BD3509MUV ROHM-BD3509MUV_10 Datasheet
665Kb / 21P
   Nch FET Ultra LDO for PC Chipsets
BD3504FVM ROHM-BD3504FVM_10 Datasheet
549Kb / 17P
   Nch FET Ultra LDO Controllers for PC Chipsets
BD35281HFN ROHM-BD35281HFN_11 Datasheet
384Kb / 16P
   Nch FET Ultra LDO for Desktop PCs
BD3540NUV ROHM-BD3540NUV_09 Datasheet
642Kb / 17P
   Nch FET Ultra LDOs for Desktop PCs Chipsets with Power Good
BD3507HFV ROHM-BD3507HFV_08 Datasheet
633Kb / 16P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
BD3506F ROHM-BD3506F_08 Datasheet
702Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
BD3508MUV ROHM-BD3508MUV_09 Datasheet
689Kb / 21P
   Ultra Low Dropout Linear Regulators for PC Chipsets
BD3504FVM ROHM-BD3504FVM_08 Datasheet
681Kb / 17P
   Ultra Low Dropout Linear Regulator Controllers for PC Chipsets
BD3523HFN ROHM-BD3523HFN_09 Datasheet
788Kb / 21P
   Nch FET Ultra LDOs for Desktop PCs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com