データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU18TA2WNVX データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BU18TA2WNVX
部品情報  1ch 200mA CMOS LDO Regulators
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU18TA2WNVX データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BU18TA2WNVX Datasheet HTML 1Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 2Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 3Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 4Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 5Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 6Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 7Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 8Page - Rohm BU18TA2WNVX Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
Technical Note
4/29
BUTA2WNVX series, BUTA2WHFV series
www.rohm.com
2011.01 - Rev.C
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Block diagram, recommended circuit diagram, and pin configuration diagram
BU□□TA2WNVX(SSON004X1216)
PIN No.
Symbol
Function
1
VOUT
Voltage output
2
GND
Grounding
3
STBY
ON/OFF control of output voltage
(High: ON, Low: OFF)
4
VIN
Power input
BU□□TA2WHFV(HVSOF5)
PIN No.
Symbol
Function
1
STBY
ON/OFF control of output voltage
(High:ON, Low:OFF)
2
GND
Grounding
3
VIN
Power input
4
VOUT
Voltage output
5
N.C.
No Connect
BH□□TA2WNVX
Fig.1 Recommended circuit diagram
Recommended ceramic capacitor for Cin & Co
Murata Manufacturing Co., Ltd.
GRM188B11A105KA61D
12
43
1
2
3
4
5
1
Cin
VIN
VIN
GND
STBY
VOUT
VOUT
Co
VREF
OCP
STBY
Discharge
VSTBY
4/3
2
1/4
3/1


同様の部品番号 - BU18TA2WNVX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU18TA2WNVX-TR ROHM-BU18TA2WNVX-TR Datasheet
1Mb / 28P
   High-speed Load Response FULL CMOS LDO Regulators
More results

同様の説明 - BU18TA2WNVX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU10TD2WNVX ROHM-BU10TD2WNVX Datasheet
2Mb / 42P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU12SD2MG-MTR ROHM-BU12SD2MG-MTR Datasheet
834Kb / 31P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU18SA4WGWL-E2 ROHM-BU18SA4WGWL-E2 Datasheet
999Kb / 37P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BH12PB1WHFV ROHM-BH12PB1WHFV_11 Datasheet
353Kb / 11P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
BH15M0AWHFV-TR ROHM-BH15M0AWHFV-TR Datasheet
577Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BUXXSD5 ROHM-BUXXSD5 Datasheet
941Kb / 20P
   1ch 500mA CMOS LDO Regulators
2016.05.31 Rev.003
BH31FB1WHFV-TR ROHM-BH31FB1WHFV-TR Datasheet
562Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BHXXM0A ROHM-BHXXM0A Datasheet
632Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
21.Nov.2013 Rev.001
BHXXMA3 ROHM-BHXXMA3 Datasheet
619Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
25.Sep.2013 Rev.001
BH25NB1WHFV ROHM-BH25NB1WHFV_11 Datasheet
303Kb / 9P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com