データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA-301ML データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 LA-301ML
部品情報  Single Digit LED Numeric Display
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LA-301ML データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  LA-301ML Datasheet HTML 1Page - Rohm LA-301ML Datasheet HTML 2Page - Rohm LA-301ML Datasheet HTML 3Page - Rohm LA-301ML Datasheet HTML 4Page - Rohm LA-301ML Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LA-301 B / L Series
LED displays
Rev.C
4/4
Fig.7 Ratio of Maximum Tolerable Peak Current - Pulse Duration (
ΙV )
1
10
1
10
100
1000
10000
Pulse Duration : tw(µs)
LA-301VB
LA-301VL
Fig.8 Derating
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ambient Temperature(
°C)
-25 -15 -5
5
15 25 35 45 55 65 75 85


同様の部品番号 - LA-301ML

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LA-301ML ROHM-LA-301ML Datasheet
66Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
More results

同様の説明 - LA-301ML

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LAP-401DN ROHM-LAP-401DN Datasheet
78Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-401DN ROHM-LA-401DN_08 Datasheet
112Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LAP-601BL ROHM-LAP-601BL Datasheet
176Kb / 4P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-601BL ROHM-LA-601BL_17 Datasheet
390Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-401DN ROHM-LA-401DN_17 Datasheet
408Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-601BL ROHM-LA-601BL_08 Datasheet
93Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-601 ROHM-LA-601 Datasheet
73Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-401DN ROHM-LA-401DN Datasheet
66Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-501DN ROHM-LA-501DN_17 Datasheet
393Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-301BL ROHM-LA-301BL Datasheet
66Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com