データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SML012BC4T データシート(PDF) 11 Page - Rohm

部品番号 SML012BC4T
部品情報  Reflector type (3.0 x 2.0mm, t=1.3mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SML012BC4T データシート(HTML) 11 Page - Rohm

  SML012BC4T Datasheet HTML 1Page - Rohm SML012BC4T Datasheet HTML 2Page - Rohm SML012BC4T Datasheet HTML 3Page - Rohm SML012BC4T Datasheet HTML 4Page - Rohm SML012BC4T Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 5 page
//htmlimg2.alldatasheet.jp/htmldatasheet2/430053/ROHM/SML012BC4T/1149/11/SML012BC4T.png


同様の部品番号 - SML012BC4T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SML012BC4T ROHM-SML012BC4T Datasheet
148Kb / 3P
   SML-01 Series Reflector improved the concentration of viewing angle
SML012BC4T ROHM-SML012BC4T Datasheet
1Mb / 5P
   Reflector improved the concentration of viewing angle and luminous intensity to the front direction
SML012BC4T ROHM-SML012BC4T Datasheet
1Mb / 5P
   Reflector improved the concentration of viewing angle and luminous intensity to the front direction
SML012BC4T ROHM-SML012BC4T Datasheet
120Kb / 3P
   Chip LEDs with Reflector 1208<3.0 2.0 t=1.3mm> Medium / High Brightness Type
SML012BC4TT86 ROHM-SML012BC4TT86 Datasheet
1Mb / 11P
   SML012x/013x Series
2021.12 - Rev.005
More results

同様の説明 - SML012BC4T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
SML-012P8TT86 ROHM-SML-012P8TT86 Datasheet
441Kb / 11P
   Reflector type (3.0횞2.0mm, t=1.3mm)
SML-013UTT86 ROHM-SML-013UTT86 Datasheet
1Mb / 11P
   Reflector type (3.0x2.0mm, t 1.3mm)
SML013WB ROHM-SML013WB Datasheet
103Kb / 3P
   Chip LEDs with Reflector 1208<3.0 2.0 t=1.3mm> High Brightness Type
SML012BCTT86T ROHM-SML012BCTT86T Datasheet
120Kb / 3P
   Chip LEDs with Reflector 1208<3.0 2.0 t=1.3mm> Medium / High Brightness Type
logo
LUMEX INC.
SML-LXT0805SIUGUBW LUMEX-SML-LXT0805SIUGUBW Datasheet
107Kb / 2P
   2.0mm X 1.3mm PCB SURFACE MOUNT
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
BRPY1204W STANLEY-BRPY1204W Datasheet
311Kb / 14P
   Bi-Color Type(3.0 x 2.0mm), Milky White resin
BRBG1204W STANLEY-BRBG1204W Datasheet
311Kb / 14P
   Bi-Color Type(3.0 x 2.0mm), Milky White resin
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX44269 MAXIM-MAX44269 Datasheet
3Mb / 14P
   1.3mm x 1.3mm, Low-Power Dual Comparator
Rev 0; 9/11
logo
Kingbright Corporation
AA3020EC KINGBRIGHT-AA3020EC Datasheet
133Kb / 6P
   3.0 x 2.0mm SINGLE COLOR SURFACE
KPK-3020PBC KINGBRIGHT-KPK-3020PBC Datasheet
95Kb / 4P
   3.0 X 2.0mm SMD SHIP LED LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com