データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STZ6.2N データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 STZ6.2N
部品情報  Zener diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

STZ6.2N データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  STZ6.2N_11 Datasheet HTML 1Page - Rohm STZ6.2N_11 Datasheet HTML 2Page - Rohm STZ6.2N_11 Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Data Sheet
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Zener diode
STZ6.2N
Applications
Dimensions(Unit : mm)
Land size figure (Unit : mm)
Voltage regulation
(Anode common twin type)
Features
1) Small mold type. (SMD3)
2) High reliability.
Construction
Silicon epitaxial planar
Structure
Taping specifications(Unit : mm)
Absolute maximum ratings(Ta=25°C)
Symbol
Unit
PmW
Tj
°C
Tstg
°C
Electrical characteristics(Ta=25°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Zener voltage
VZ
5.81
-
6.40
V
IZ=5mA
Reverse current
IR
-
-
1.00
μA
VR=3.0V
Operating resistance
ZZ
--
60
IZ=5mA
Rising operating resistance
ZZk
-
-
100
IZ=0.5mA
(*1) Total of 2 elements
Parameter
Junction temperature
150
Storage temperature
55 to 150
Parameter
Limits
Power dissipation (*1)
200
SMD3
3.2±0.1
4.0±0.1
4.0±0.1
2.0±0.05
φ1.5±0.1
      0
1.35±0.1
φ1.05MIN
0.3±0.1
JEDEC :S0T-346
0.4
+0.1
-0.06
2.9±0.2
1.9± 0.2
0.95
0.95
+0.1
 -0.05
各リー ドと も
同寸法
0~0.1
0.15
1.1± 0.2
0.01
0.8± 0.1
(2)
(1)
(3)
1.1
0.2
0.1
Each lead has same dimension
ROHM : SMD3
JEITA : SC-59
week code
0.8MIN.
0.95
1.9
1/2
2011.03 - Rev.B


同様の部品番号 - STZ6.2N_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
STZ6.2NFH ROHM-STZ6.2NFH Datasheet
778Kb / 6P
   Zener diode
More results

同様の説明 - STZ6.2N_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com