データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TCT_AL データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 TCT_AL
部品情報  Chip tantalum capacitors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

TCT_AL データシート(HTML) 6 Page - Rohm

  TCT_AL Datasheet HTML 1Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 2Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 3Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 4Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 5Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 6Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 7Page - Rohm TCT_AL Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TCT Series AL Case
Data Sheet
6/7
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.11 - Rev.H
Standard products list, TCT series
=Tolerance (M : ±20%)
∗ : Under development
Part No.
Rated
voltage
85
°C
(V)
Category
voltage
125
°C
(V)
Surge
voltage
85
°C
(V)
Cap.
120Hz
(
µF)
Tolerance
(%)
Leakage
current
25
°C
1WV.5min
(
µA)
Df
120Hz
(%)
Impedance
100kHz
−55°C
125
°C
25
°C
85
°C
(
Ω)
4.3
TCT AL 0J 686
68
6.3
4
8
20
35
25
4
20
+−
150
94.5
TCT AL 0J 157
6.3
4
8
30
80
40
2.7
20
+−
33
3.3
TCT AL 1A 336
10
6.3
13
15
30
20
4
20
+−
47
4.7
TCT AL 1A 476
10
6.3
13
20
35
25
4
20
+−
68
6.8
TCT AL 1A 686
10
6.3
13
20
35
25
4
20
+−
15
2.4
TCT AL 1C 156
16
10
20
15
30
20
4
20
+−
2.5
5.5
TCT AL 0E 227
220
1.6
3.3
35
20
25
2.5
20
+−
2.5
16.5
TCT AL 0E 337
330
1.6
3.3
80
30
40
2.5
20
+−
44
TCT AL 0G 107
100
2.5
5.2
35
20
25
3
20
+−
46
TCT AL 0G 157
150
2.5
5.2
35
20
25
2.7
20
+−
6.3
TCT AL 0J 107
100
6.3
4
8
18
34
24
3
20
+−
22
3.6
TCT AL 1C 226
16
10
20
20
35
25
4
20
+−
10
2
TCT AL 1D 106
20
13
26
15
30
20
8
20
+−
+−
+−
+−
+−
+−
+−
15
3
TCT AL 1D 156
20
13
26
15
30
20
4
20
4.7
1.2
TCT AL 1E 475
25
16
33
15
30
20
8
20
6.8
1.7
TCT AL 1E 685
25
16
33
15
30
20
8
20
1
0.5
TCT AL 1V 105
35
22
45
15
30
20
8
20
1.5
0.5
TCT AL 1V 155
35
22
45
15
30
20
8
20
2.2
0.8
TCT AL 1V 225
35
22
45
15
30
20
8
20
3.3
1.2
TCT AL 1V 335
35
22
45
15
30
20
8
20
+−
100
50
TCT AL 1A 107
10
6.3
13
30
80
40
2.5
20
+−
TCT AL 0G 227
8.8
220
4
2.5
5.2
20
35
25
2.5
20
+−


同様の部品番号 - TCT_AL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
TCTOAL0E105M8R ROHM-TCTOAL0E105M8R Datasheet
172Kb / 6P
   Conductive polymer chip tantalum capacitors ( Bottom surface electrode type )
TCTOAL0E106M8R ROHM-TCTOAL0E106M8R Datasheet
172Kb / 6P
   Conductive polymer chip tantalum capacitors ( Bottom surface electrode type )
TCTOAL0E107M8R ROHM-TCTOAL0E107M8R Datasheet
172Kb / 6P
   Conductive polymer chip tantalum capacitors ( Bottom surface electrode type )
TCTOAL0E156M8R ROHM-TCTOAL0E156M8R Datasheet
172Kb / 6P
   Conductive polymer chip tantalum capacitors ( Bottom surface electrode type )
TCTOAL0E157M8R ROHM-TCTOAL0E157M8R Datasheet
172Kb / 6P
   Conductive polymer chip tantalum capacitors ( Bottom surface electrode type )
More results

同様の説明 - TCT_AL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EPCOS
B45294 EPCOS-B45294 Datasheet
249Kb / 5P
   Tantalum Chip Capacitors
logo
Rohm
TC_A ROHM-TC_A_11 Datasheet
933Kb / 8P
   Chip tantalum capacitors
logo
NIC-Components Corp.
NTC-T105K35TRBF NIC-NTC-T105K35TRBF Datasheet
125Kb / 7P
   Tantalum Chip Capacitors
NTC-T475K16TRAF NIC-NTC-T475K16TRAF Datasheet
125Kb / 7P
   Tantalum Chip Capacitors
logo
Kemet Corporation
T491B105M KEMET-T491B105M Datasheet
126Kb / 4P
   TANTALUM CHIP CAPACITORS
logo
Rohm
TCO_B ROHM-TCO_B Datasheet
136Kb / 6P
   Chip tantalum capacitors
TC_A ROHM-TC_A Datasheet
105Kb / 12P
   Chip tantalum capacitors
TCSP0G227M8R-V1 ROHM-TCSP0G227M8R-V1 Datasheet
1,017Kb / 9P
   Chip tantalum capacitors
2022.6.3 - Rev.005
logo
EPCOS
B45196L EPCOS-B45196L Datasheet
853Kb / 16P
   Tantalum Chip Capacitors
logo
Rohm
TCT_P ROHM-TCT_P Datasheet
117Kb / 7P
   Chip tantalum capacitors
TC_P ROHM-TC_P Datasheet
102Kb / 12P
   Chip tantalum capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com