データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM12S02 データシート(PDF) 1 Page - Sharp Corporation

部品番号 LM12S02
部品情報  Color STN LCD Module
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHARP [Sharp Corporation]
ホームページ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LM12S02 データシート(HTML) 1 Page - Sharp Corporation

  LM12S02 Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
New Product
LM12S02
Color STN LCD Module
Features
n
31 cm [12.1"] SVGA format
n
260k colors
n
Motion picture displayable utilizing HC-A*
n
LVDS interface (2 chips)
technology
[High contrast (40:1)/Fast response time (150 ms)]
*High Contrast - Addressing
Specifications
Parameter
Unit
Parameter
Unit
Display size
31[12.1]
cm [ "]
Backlight type
1CCFT(E)
-
Dot format (H x V)
800 x RGB x 600
dot
Duty ratio
1/300
-
Dot pitch (H x V)
0.1025 x 0.3075
mm
Logic voltage
5.0 Vcon
V
Active area (H x V)
246.0 x 184.5
mm
Power consumption panel
2 450
mW
Panel type
*1
-
Backlight
2 750
mW
Panel mode
Transmissive
-
Outline dimensions (W x H x D) 275.0 x 202.5 x 8.9
mm
Contrast ratio
40 : 1
-
Weight
520
g
Response time
150
ms
Operating temperature
0 to +40
∞C
Brightness
80
cd/m2
Storage temperature
-25 to +60
∞C
*1...Triple super twisted nematic
Outline Dimensions
unit : mm
50
MIN
3.5
2
3
1
2.2
275
MIN
3.5
BEZEL OPENING AREA
245.98X184.48
ACTIVE AREA
A'
A
2
270
MIN
4.0
138.2
250.6X189.1
131.8
263
MAX
269.5
268.5
BG
0.0825
B
0.1025PITCH
2
1
1.5
R
G
0.020
20
1
B
G
R
R
MIN
4.0
CENTER LINE (ACTIVE AREA)


同様の部品番号 - LM12S02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sharp Corporation
LM12S402 SHARP-LM12S402 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM12S44 SHARP-LM12S44 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM12S47 SHARP-LM12S47 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM12S48 SHARP-LM12S48 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM12S49 SHARP-LM12S49 Datasheet
114Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(FA/POS/Measuring instruments)
More results

同様の説明 - LM12S02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sharp Corporation
LM130SS1T611 SHARP-LM130SS1T611 Datasheet
106Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM8M64 SHARP-LM8M64_07 Datasheet
783Kb / 30P
   Color STN LCD Module
LM12S47 SHARP-LM12S47 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM12S402 SHARP-LM12S402 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM64C350 SHARP-LM64C350 Datasheet
65Kb / 1P
   Color STN LCD Module
LM9V381 SHARP-LM9V381 Datasheet
50Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM10V33 SHARP-LM10V33 Datasheet
46Kb / 1P
   Color STN LCD Module
LM12S48 SHARP-LM12S48 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM15X11 SHARP-LM15X11 Datasheet
75Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM10V332 SHARP-LM10V332 Datasheet
109Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM12S44 SHARP-LM12S44 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com