データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM133SS1T60 データシート(PDF) 1 Page - Sharp Corporation

部品番号 LM133SS1T60
部品情報  Color STN-LCD Module(Notebook PC)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHARP [Sharp Corporation]
ホームページ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LM133SS1T60 データシート(HTML) 1 Page - Sharp Corporation

  LM133SS1T60 Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
New Product
Color STN-LCD Module
LM133SS1T60
(Notebook PC)
Features
s 33 cm [13"] VGA format
s High contrast (50:1)
s Less shadowing utilizing SA* technology
*...Sharp Addressing
Specifications
Parameter
Unit
Parameter
Unit
Display size
33[13]
cm [ "]
Backlight type
2CCFT(E)
-
Dot format (H x V)
800 x RGB x 600
dot
Duty ratio
1/300
-
Dot pitch (H x V)
0.1125 x 0.3375
mm
Logic voltage
3.3-5.0 vcon
V
Active area (H x V)
270.0 x 202.5
mm
Power consumption
3 730
mW
Panel type
*1
-
Outline dimensions (W x H x D) 306.0 x 225.0 x 8.5
mm
Panel mode
Transmissive
-
Weight
710
g
Contrast ratio
40 : 1
-
Operating temperature
0 to +40
°C
Response time
350
ms
Storage temperature
-25 to +60
°C
Brightness
200
cd/m2
*1...Triple Super Twisted Nematic
Outline Dimensions
unit : mm
8.7MAX
8.5MAX
7.5
5
306
Center Line(Bezel Opening Area)
269.98 x 202.48
299.7
143.8
146.8
3.5
1MAX
274.6 x 207.1
Excluded The Allowance Of Deformation
Bezel Opening Area
800 x RGB x 600
Active Area
2 1
40 39
50
50
8.2
0.0905
0.022
0.1125Pitch
R
B
BG
R
G


同様の部品番号 - LM133SS1T60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM133 NSC-LM133 Datasheet
268Kb / 10P
   3-Ampere Adjustable Negative Regulators
logo
Connor-Winfield Corpora...
LM133-155.52M CONNOR-WINFIELD-LM133-155.52M Datasheet
138Kb / 2P
   5.0x7.0mm Surface Mount LVDS Clock Oscillator Series
logo
National Semiconductor ...
LM133K NSC-LM133K Datasheet
268Kb / 10P
   3-Ampere Adjustable Negative Regulators
More results

同様の説明 - LM133SS1T60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sharp Corporation
LM7M632 SHARP-LM7M632 Datasheet
14Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Handheld PC)
LM7M633 SHARP-LM7M633 Datasheet
109Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Handheld PC)
LM8V30 SHARP-LM8V30 Datasheet
21Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Handheld PC)
LM8V302 SHARP-LM8V302 Datasheet
116Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Handheld PC)
LM8V31 SHARP-LM8V31 Datasheet
119Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Handheld PC)
LM15X80 SHARP-LM15X80 Datasheet
26Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Desktop PC/Monitor)
LM14X82 SHARP-LM14X82 Datasheet
24Kb / 1P
   Color STN-LCD Module(Desktop PC/Monitor)
LM130SS1T611 SHARP-LM130SS1T611 Datasheet
106Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
LM8M64 SHARP-LM8M64_07 Datasheet
783Kb / 30P
   Color STN LCD Module
LM12S47 SHARP-LM12S47 Datasheet
72Kb / 1P
   Color STN-LCD Module
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com