データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


KBL605G データシート(Datasheet) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号. KBL605G
部品情報  Single Phase 6.0AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
ダウンロード  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo 

   
 2 page
background image
Version:D11
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (KBL601G THRU KBL607G)
FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
FIG. 3 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
50
100
150
200
250
1
10
100
1000
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3mS Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
FIG. 2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0.01
0.1
1
10
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
TA=25℃
TA=125℃
FIG. 4 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
REVERSE VOLTAGE (V)
TA=25℃
FIG. 5 TYPICAL FORWARD CHARACTERISRICS
0.01
0.1
1
10
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
FORWARD VOLTAGE (V)
TA=25℃




Html ページ

1  2 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl