データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL21007BFB825Z データシート(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL21007BFB825Z
部品情報  Precision, Low Noise FGA??Voltage References
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21007BFB825Z データシート(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21007BFB825Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
ISL21007
7
FN6326.8
July 14, 2011
Typical Performance Curves (ISL21007-12) (R
EXT = 100kΩ)
FIGURE 2. IIN vs VIN (3 UNITS)
FIGURE 3. IIN vs VIN OVER TEMPERATURE
FIGURE 4. LINE REGULATION (3 UNITS)
FIGURE 5. LINE REGULATION OVER TEMPERATURE
FIGURE 6. LOAD REGULATION OVER TEMPERATURE
FIGURE 7. VOUT vs TEMPERATURE (3 UNITS)
0
20
40
60
80
100
120
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
UNIT 3
UNIT 1
UNIT 2
60
65
70
75
80
85
90
95
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
+125°C
+25°C
-40°C
1.24980
1.24985
1.24990
1.24995
1.25000
1.25005
1.25010
1.25015
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
UNIT 3
UNIT 1
UNIT 2
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
+125°C
+25°C
-40°C
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
0
1
SINKING
SOURCING
234567
OUTPUT CURRENT (mA)
+125°C
+25°C
-40°C
1.24975
1.24980
1.24985
1.24990
1.24995
1.25000
1.25005
1.25010
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
TEMPERATURE (°C)
UNIT 2
UNIT 1
UNIT 3


同様の部品番号 - ISL21007BFB825Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL21007BFB825Z INTERSIL-ISL21007BFB825Z Datasheet
352Kb / 14P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21007BFB825Z INTERSIL-ISL21007BFB825Z Datasheet
879Kb / 18P
   Precision, Low Noise FGA?줧oltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21007BFB825Z RENESAS-ISL21007BFB825Z Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
More results

同様の説明 - ISL21007BFB825Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL21060 INTERSIL-ISL21060 Datasheet
2Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
ISL21007 INTERSIL-ISL21007 Datasheet
352Kb / 14P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL60002 INTERSIL-ISL60002 Datasheet
2Mb / 37P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21007 RENESAS-ISL21007 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Intersil Corporation
ISL21009 INTERSIL-ISL21009 Datasheet
326Kb / 13P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21007_0712 INTERSIL-ISL21007_0712 Datasheet
879Kb / 18P
   Precision, Low Noise FGA?줧oltage References
ISL21009_0709 INTERSIL-ISL21009_0709 Datasheet
640Kb / 19P
   High Voltage Input Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21009MEP INTERSIL-ISL21009MEP Datasheet
557Kb / 14P
   High Voltage Input Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21009 INTERSIL-ISL21009_09 Datasheet
721Kb / 19P
   High Voltage Input Precision, Low Noise FGA??Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21032 RENESAS-ISL21032 Datasheet
446Kb / 7P
   Precision 0.600V Low Voltage FGA??References
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com