データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS79MCPRO データシート(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS79MCPRO
部品情報  3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS79MCPRO データシート(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS79MCPRO Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS79MCPRO Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS79MCPRO Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS79MCPRO Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS79MCPRO Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS79MCPRO Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS79MCPRO Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TS79M00 Series
3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
6/7
Version: C07
TO-252 Mechanical Drawing
Marking Diagram
XX = Output Voltage
(05=-5V, 12=-12V)
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
CP = Package Code for TO-252
TO-252 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
2.3BSC
0.09BSC
A1
4.6BSC
0.18BSC
B
6.80
7.20
0.268
0.283
C
5.40
5.60
0.213
0.220
D
6.40
6.65
0.252
0.262
E
2.20
2.40
0.087
0.094
F
0.00
0.20
0.000
0.008
G
5.20
5.40
0.205
0.213
G1
0.75
0.85
0.030
0.033
G2
0.55
0.65
0.022
0.026
H
0.35
0.65
0.014
0.026
I
0.90
1.50
0.035
0.059
J
2.20
2.80
0.087
0.110
K
0.50
1.10
0.020
0.043
L
0.90
1.50
0.035
0.059
M
1.30
1.70
0.051
0.67


同様の部品番号 - TS79MCPRO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS79M00 TSC-TS79M00 Datasheet
169Kb / 7P
   3-Terminal Medium Current Negative Voltage Regulator
TS79M00 TSC-TS79M00 Datasheet
289Kb / 7P
   3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
TS79M00A TSC-TS79M00A Datasheet
494Kb / 10P
   3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
TS79M00 TSC-TS79M00_14 Datasheet
289Kb / 7P
   3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
TS79M05 TSC-TS79M05 Datasheet
169Kb / 7P
   3-Terminal Medium Current Negative Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS79MCPRO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS79M00 TSC-TS79M00_14 Datasheet
289Kb / 7P
   3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
TS79M00A TSC-TS79M00A Datasheet
494Kb / 10P
   3-Terminal 500mA Negative Voltage Regulator
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SJ79XX SECOS-SJ79XX Datasheet
457Kb / 5P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
SM79L06 SECOS-SM79L06 Datasheet
340Kb / 2P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
SM79L18 SECOS-SM79L18 Datasheet
356Kb / 2P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
SI79XXA SECOS-SI79XXA Datasheet
466Kb / 5P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
logo
New Japan Radio
NJM7906FA NJRC-NJM7906FA Datasheet
426Kb / 7P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Cystech Electonics Corp...
PL7909XE3 CYSTEKEC-PL7909XE3 Datasheet
144Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
PL7915XE3 CYSTEKEC-PL7915XE3 Datasheet
144Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
PL7908XE3 CYSTEKEC-PL7908XE3 Datasheet
149Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com