データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS5213 データシート(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS5213
部品情報  80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS5213 データシート(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS5213_10 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5213_10 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TS5213
80mA Low Noise LDO Voltage Regulator
with Enable Function
7/8
Version: E07
SOT-353 Mechanical Drawing
Marking Diagram
X = Voltage Code
(5 = 5.0V, S = 3.3V, K = 2.5V)
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
SOT-353 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.80
2.20
0.0709
0.0866
B
0.25
0.40
0.0098
0.0157
C
1.30(typ)
0.0512(typ)
D
1.15
1.35
0.0453
0.0531
E
1.80
2.40
0.0709
0.0945
F
0.35
0.50
0.0137
0.0197
G
0.80
1.10
0.0315
0.0433
H
0.10
0.45
0.0039
0.0177


同様の部品番号 - TS5213_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5213 TSC-TS5213_15 Datasheet
310Kb / 8P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
More results

同様の説明 - TS5213_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5213 TSC-TS5213 Datasheet
411Kb / 8P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
TS5213 TSC-TS5213_15 Datasheet
310Kb / 8P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
TS5205 TSC-TS5205_10 Datasheet
185Kb / 7P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
TS5205 TSC-TS5205_07 Datasheet
209Kb / 7P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
TS5204 TSC-TS5204_13 Datasheet
205Kb / 9P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5205 TSC-TS5205 Datasheet
157Kb / 6P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS25 TSC-TS5215CS25 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5205 TSC-TS5205_1 Datasheet
183Kb / 6P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5201 TSC-TS5201_07 Datasheet
328Kb / 7P
   200mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS33 TSC-TS5215CS33 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com