データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS5214CXRF データシート(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS5214CXRF
部品情報  300mA Low Noise LDO Voltage Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS5214CXRF データシート(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS5214CXRF Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5214CXRF Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TS5214
300mA Low Noise LDO Voltage Regulator
5/8
Version: E07
SOT-89 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX = Voltage Code
(25=2.5V, 28=2.8V, 29=2.9V, 33=3.3V, 50=5V)
SOT-89 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
1.50
1.7
0.059
0.070
C
2.30
2.60
0.090
0.102
D
0.40
0.52
0.016
0.020
E
1.50
1.50
0.059
0.059
F
3.00
3.00
0.118
0.118
G
0.89
1.20
0.035
0.047
H
4.05
4.25
0.159
0.167
I
1.4
1.6
0.055
0.068
J
0.35
0.44
0.014
0.017


同様の部品番号 - TS5214CXRF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5214CX TSC-TS5214CX Datasheet
315Kb / 7P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS5214CXRF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5214 TSC-TS5214 Datasheet
315Kb / 7P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR9101 UTC-LR9101_17 Datasheet
216Kb / 5P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
LR9102 UTC-LR9102_17 Datasheet
274Kb / 6P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
LR9102 UTC-LR9102 Datasheet
166Kb / 4P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
LR9133 UTC-LR9133 Datasheet
194Kb / 4P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
logo
RICOH electronics devic...
RP101X RICOH-RP101X Datasheet
705Kb / 31P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
RP102X RICOH-RP102X Datasheet
1Mb / 32P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
RP102K121B RICOH-RP102K121B_17 Datasheet
376Kb / 30P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
LR9113 UTC-LR9113 Datasheet
536Kb / 10P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
LR9101 UTC-LR9101 Datasheet
191Kb / 4P
   LOW NOISE 300mA LDO REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com